công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LF412CD bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Texas Instruments

tên linh kiện LF412CD
Giải thích chi tiết về linh kiện  DUAL JFET-INPUT OPERATIONAL AMPLIFIER
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI2 [Texas Instruments]
Trang chủ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments

LF412CD bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Texas Instruments

Back Button LF412CD Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments LF412CD Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments LF412CD Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments LF412CD Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments LF412CD Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments LF412CD Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments LF412CD Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments LF412CD Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments LF412CD Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 12 page
background image
www.ti.com
EXAMPLE BOARD LAYOUT
.0028 MAX
[0.07]
ALL AROUND
.0028 MIN
[0.07]
ALL AROUND
(.213)
[5.4]
6X (.050 )
[1.27]
8X (.061 )
[1.55]
8X (.024)
[0.6]
(R.002 ) TYP
[0.05]
SOIC - 1.75 mm max height
D0008A
SMALL OUTLINE INTEGRATED CIRCUIT
4214825/C 02/2019
NOTES: (continued)
6. Publication IPC-7351 may have alternate designs.
7. Solder mask tolerances between and around signal pads can vary based on board fabrication site.
METAL
SOLDER MASK
OPENING
NON SOLDER MASK
DEFINED
SOLDER MASK DETAILS
EXPOSED
METAL
OPENING
SOLDER MASK
METAL UNDER
SOLDER MASK
SOLDER MASK
DEFINED
EXPOSED
METAL
LAND PATTERN EXAMPLE
EXPOSED METAL SHOWN
SCALE:8X
SYMM
1
4
5
8
SEE
DETAILS
SYMM



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com