công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

242CPR.SA bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - IDEAL-TEK SA

tên linh kiện 242CPR.SA
Giải thích chi tiết về linh kiện  Plastic Replaceable Tip Tweezers
PDF  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  IDEAL-TEK [IDEAL-TEK SA]
Trang chủ  https://www.ideal-tek.com/
Logo IDEAL-TEK - IDEAL-TEK SA

242CPR.SA bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - IDEAL-TEK SA

  242CPR.SA Datasheet HTML 1Page - IDEAL-TEK SA  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
Product Datasheet
ideal-tek.com
REV.00 - 03.11.2022
Product code:
242CPR.SA.1
Product type:
Plastic Replaceable Tip Tweezers
Made in:
Switzerland
Description:
Type 242CP Plastic replaceable tip tweezers are suitable to applications which require
holding a small component firmly. The Carbon Fiber reinforced ESD PEEK Plastic provides
the tweezers with ESD and non-scratching properties combined with excellent high
temperature resistance.
Tip description:
straight, fine, round, flat
Tip material:
PEEK reinforced with carbon fiber (CP)
Coating/finishing:
Sandblasted
Body material:
Anti-Magnetic Anti-Acid Stainless Steel (SA)
Picture:
Tweezer dimensions:
OAL
130.0 mm – 5.118 inch
Width
10.0 mm – 0.394 inch
Height
15.0 mm – 0.591 inch
a
Tip dimensions:
Tip width
1.70 mm – 0.067 inch
Tip thickness 0.55 mm – 0.022 inch
Tip details:


Số phần tương tự - 242CPR.SA

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
IDEAL-TEK SA
242CCFR.SA.1 IDEAL-TEK-242CCFR.SA.1 Datasheet
440Kb / 1P
Plastic Replaceable Tip Tweezers
REV.00 - 06.03.2023
242CFR.SA IDEAL-TEK-242CFR.SA Datasheet
565Kb / 1P
Plastic Replaceable Tip Tweezers
REV.00 - 02.12.2022
242CFR.SA.1 IDEAL-TEK-242CFR.SA.1 Datasheet
565Kb / 1P
Plastic Replaceable Tip Tweezers
REV.00 - 02.12.2022
More results

Mô tả tương tự - 242CPR.SA

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
IDEAL-TEK SA
00CCFR.SA.1 IDEAL-TEK-00CCFR.SA.1 Datasheet
438Kb / 1P
Plastic Replaceable Tip Tweezers
REV.00 - 06.03.2023
242BCCFR.SA.1 IDEAL-TEK-242BCCFR.SA.1 Datasheet
453Kb / 1P
Plastic Replaceable Tip Tweezers
REV.00 - 06.03.2023
242CCFR.SA.1 IDEAL-TEK-242CCFR.SA.1 Datasheet
440Kb / 1P
Plastic Replaceable Tip Tweezers
REV.00 - 06.03.2023
249CCFR.SA.1 IDEAL-TEK-249CCFR.SA.1 Datasheet
456Kb / 1P
Plastic Replaceable Tip Tweezers
REV.00 - 06.03.2023
259CCFR.SA.1 IDEAL-TEK-259CCFR.SA.1 Datasheet
439Kb / 1P
Plastic Replaceable Tip Tweezers
REV.00 - 02.12.2022
277CCFR.SA.1 IDEAL-TEK-277CCFR.SA.1 Datasheet
453Kb / 1P
Plastic Replaceable Tip Tweezers
REV.00 - 06.03.2023
279CCFR.SA.1 IDEAL-TEK-279CCFR.SA.1 Datasheet
474Kb / 1P
Plastic Replaceable Tip Tweezers
REV.00 - 06.03.2023
3CCFR.SA.1 IDEAL-TEK-3CCFR.SA.1 Datasheet
459Kb / 1P
Plastic Replaceable Tip Tweezers
REV.00 - 01.12.2022
5CCFR.SA.1 IDEAL-TEK-5CCFR.SA.1 Datasheet
234Kb / 1P
Plastic Replaceable Tip Tweezers
REV.00 - 01.12.2022
5UFCCFR.SA.1 IDEAL-TEK-5UFCCFR.SA.1 Datasheet
437Kb / 1P
Plastic Replaceable Tip Tweezers
REV.00 - 06.03.2023
More results


Html Pages

1


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com