| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STM32L151XD bảng dữ liệu(PDF) 47 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32L151XD bảng dữ liệu(HTML) 47 Page - STMicroelectronics |
|
47 / 154 page ![]() DocID022027 Rev 11 47/154 STM32L151xD STM32L152xD Pin descriptions 57 115 B9 82 - - PD1 I/O FT PD1 SPI2_SCK/I2S2_CK /FSMC_D3 - 116 C8 83 54 A3 PD2 I/O FT PD2 TIM3_ETR/ UART5_RX/LCD_SEG31/ LCD_SEG43/LCD_COM7/ SDIO_CMD - 117 B8 84 - - PD3 I/O FT PD3 SPI2_MISO/USART2_CTS/ FSMC_CLK - 118 B7 85 - - PD4 I/O FT PD4 SPI2_MOSI/I2S2_SD/ USART2_RTS/ FSMC_NOE - 119 A6 86 - - PD5 I/O FT PD5 USART2_TX/FSMC_NWE - 120 F7 - - - VSS_10 S- VSS_10 -- 121 G7 - - - VDD_10 S- VDD_10 -- 122 B6 87 - - PD6 I/O FT PD6 USART2_RX /FSMC_NWAIT - 123 A5 88 - - PD7 I/O FT PD7 TIM9_CH2/USART2_CK /FSMC_NE1 - 124 D9 - - - PG9 I/O FT PG9 FSMC_NE2 - 125 D8 - - - PG10 I/O FT PG10 FSMC_NE3 - 126 - - - - PG11 I/O FT PG11 - - 127 D7 - - - PG12 I/O FT PG12 FSMC_NE4 - 128 C7 - - - PG13 I/O FT PG13 FSMC_A24 - 129 C6 - - - PG14 I/O FT PG14 FSMC_A25 - 130 - - - - VSS_11 S- VSS_11 -- 131 - - - - VDD_11 S- VDD_11 -- 132 - - - - PG15 I/O FT PG15 - - 133 A8 89 55 A4 PB3 I/O FT JTDO TIM2_CH2/SPI1_SCK/ SPI3_SCK/ I2S3_CK/ LCD_SEG7/JTDO COMP2_INM 134 A7 90 56 B4 PB4 I/O FT NJTRST TIM3_CH1/SPI1_MISO/ SPI3_MISO/ LCD_SEG8/NJTRST COMP2_INP Table 8. STM32L151xD and STM32L152xD pin definitions (continued) Pins Pin name Main function(2) (after reset) Pin functions Alternate functions Additional functions |