công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

INA302A2IPWR bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Texas Instruments

tên linh kiện INA302A2IPWR
Giải thích chi tiết về linh kiện  INA30x 36-V, Overcurrent Protection, Precision, Current-Sense Amplifiers With Dual Integrated Comparators
PDF  42 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI2 [Texas Instruments]
Trang chủ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments

INA302A2IPWR bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Texas Instruments

Back Button INA302A2IPWR Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments INA302A2IPWR Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments INA302A2IPWR Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments INA302A2IPWR Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments INA302A2IPWR Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments INA302A2IPWR Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments INA302A2IPWR Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments INA302A2IPWR Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments INA302A2IPWR Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 42 page
background image
Common-Mode Rejection Ratio (PV/V)
Common-Mode Rejection Ratio (PV/V)
Input Offset Voltage (PV)
Temperature (qC)
-50
-25
0
25
50
75
100
125
150
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
INA30xA1
INA30xA2
INA30xA3
Input Offset Voltage (PV)
Input Offset Voltage (PV)
7
INA302, INA303
www.ti.com
SBOS775C – SEPTEMBER 2016 – REVISED MARCH 2019
Product Folder Links: INA302 INA303
Submit Documentation Feedback
Copyright © 2016–2019, Texas Instruments Incorporated
6.6 Typical Characteristics
at TA = 25°C, VREF = VS / 2, VSENSE = 0 V, VS = 5 V, VIN+ = 12 V, and ALERT1, ALERT2 pullup resistors = 10 kΩ (unless
otherwise noted)
Figure 1. Input Offset Voltage Distribution (INA30xA1)
Figure 2. Input Offset Voltage Distribution (INA30xA2)
Figure 3. Input Offset Voltage Distribution (INA30xA3)
Figure 4. Input Offset Voltage vs Temperature
Figure 5. CMRR Distribution (INA30xA1)
Figure 6. CMRR Distribution (INA30xA2)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com