| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
L9959 bảng dữ liệu(PDF) 46 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
L9959 bảng dữ liệu(HTML) 46 Page - STMicroelectronics |
|
46 / 49 page ![]() Package information L9959 46/49 DocID027540 Rev 3 A1 0.0 - 0.1 0.0 - 0.0039 A2 2.15 - 2.35 0.0846 - 0.0925 b 0.18 - 0.32 0.0071 - 0.0126 b1 0.13 0.25 0.3 0.0051 0.0098 0.0118 c 0.23 - 0.32 0.0091 - 0.0126 c1 0.2 0.2 0.3 0.0079 0.0079 0.0118 D(2) 10.30 BSC 0.4055 BSC D1 VARIATION D2 - 3.65 - - 0.1437 - D3 - 4.3 - - 0.1693 - e 0.50 BSC 0.0197 BSC E 10.30 BSC 0.4055 BSC E1(2) 7.50 BSC 0.2953 BSC E2 VARIATION E3 - 2.3 - - 0.0906 - E4 - 2.9 - - 0.1142 - G1 - 1.2 - - 0.0472 - G2 - 1 - - 0.0394 - G3 - 0.8 - - 0.0315 - h 0.3 - 0.4 0.0118 - 0.0157 L 0.55 0.7 0.85 0.0217 - 0.0335 L1 1.40 REF 0.0551 REF L2 0.25 BSC 0.0098 BSC N 36 1.4173 R 0.3 - - 0.0118 - - R1 0.2 - - 0.0079 - - S 0.25 - - 0.0098 - - Tolerance of form and position aaa 0.2 0.0079 bbb 0.2 0.0079 ccc 0.1 0.0039 ddd 0.2 0.0079 Table 38. PowerSSO-36 (exposed pad) package mechanical data (continued) Ref Dimensions Millimeters Inches(1) Min. Typ. Max. Min. Typ. Max. |