công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CSD87331Q3DT bảng dữ liệu(PDF) 26 Page - Texas Instruments

tên linh kiện CSD87331Q3DT
Giải thích chi tiết về linh kiện  CSD87331Q3D Synchronous Buck NexFET™ Power Block
PDF  27 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI2 [Texas Instruments]
Trang chủ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments

CSD87331Q3DT bảng dữ liệu(HTML) 26 Page - Texas Instruments

Back Button CSD87331Q3DT Datasheet HTML 19Page - Texas Instruments CSD87331Q3DT Datasheet HTML 20Page - Texas Instruments CSD87331Q3DT Datasheet HTML 21Page - Texas Instruments CSD87331Q3DT Datasheet HTML 22Page - Texas Instruments CSD87331Q3DT Datasheet HTML 23Page - Texas Instruments CSD87331Q3DT Datasheet HTML 24Page - Texas Instruments CSD87331Q3DT Datasheet HTML 25Page - Texas Instruments CSD87331Q3DT Datasheet HTML 26Page - Texas Instruments CSD87331Q3DT Datasheet HTML 27Page - Texas Instruments  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 26 / 27 page
background image
www.ti.com
EXAMPLE STENCIL DESIGN
2X (0.34)
2X (0.65)
6X (0.65)
(3.05)
(R0.05) TYP
6X (0.34)
(0.22)
6X (0.65)
4X (0.22)
4X (0.36)
2X (1.63)
2X
(1.19)
2X
(0.695)
2X (1.18)
2X (3.34)
LSON-CLIP - 1.55 mm max height
DQZ0008A
PLASTIC SMALL OUTLINE - NO LEAD
4229809/A 07/2023
NOTES: (continued)
6. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate
design recommendations.
SOLDER PASTE EXAMPLE
BASED ON 0.125 mm THICK STENCIL
EXPOSED PAD 9
76% PRINTED SOLDER COVERAGE BY AREA UNDER PACKAGE
SCALE:20X
PKG
1
4
5
8
PKG
METAL
TYP
9
METAL UNDER
SOLDER MASK
3



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com