| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
L9408F bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
L9408F bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - STMicroelectronics |
|
10 / 14 page ![]() Electrical specifications L9408F 10/14 DocID029462 Rev 1 Figure 3. Thermal compensation diagram (Vreg, standard version) Figure 4. Load transient example Table 5. Thermal compensation (Vreg, standard version) Temperature [°C] Vreg Min. [V] Typ. [V] Max. [V] -40 14.43 14.645 14.86 25 14.30 14.45 14.60 125 13.90 14.15 14.40 |