công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

L9347 bảng dữ liệu(PDF) 12 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện L9347
Giải thích chi tiết về linh kiện  Intelligent quad (2x5A/2x2.5A) low-side switch
PDF  29 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

L9347 bảng dữ liệu(HTML) 12 Page - STMicroelectronics

Back Button L9347 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics L9347 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics L9347 Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics L9347 Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics L9347 Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics L9347 Datasheet HTML 13Page - STMicroelectronics L9347 Datasheet HTML 14Page - STMicroelectronics L9347 Datasheet HTML 15Page - STMicroelectronics L9347 Datasheet HTML 16Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 12 / 29 page
background image
Electrical specifications
L9347
12/29
IST
Output current status
-1
1
mA
Tj
Junction temperature
-40
150
°C
Tjc
Junction temperature during clamping
 = 30min
 = 15min
175
190
°C
Table 6.
Operating range (continued)
Symbol
Parameter
Test conditions
Min.
Typ.
Max.
Unit



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29