công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

L4995AJTR bảng dữ liệu(PDF) 28 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện L4995AJTR
Giải thích chi tiết về linh kiện  Automotive 5V, 500mA low drop voltage regulator
PDF  36 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

L4995AJTR bảng dữ liệu(HTML) 28 Page - STMicroelectronics

Back Button L4995AJTR Datasheet HTML 24Page - STMicroelectronics L4995AJTR Datasheet HTML 25Page - STMicroelectronics L4995AJTR Datasheet HTML 26Page - STMicroelectronics L4995AJTR Datasheet HTML 27Page - STMicroelectronics L4995AJTR Datasheet HTML 28Page - STMicroelectronics L4995AJTR Datasheet HTML 29Page - STMicroelectronics L4995AJTR Datasheet HTML 30Page - STMicroelectronics L4995AJTR Datasheet HTML 31Page - STMicroelectronics L4995AJTR Datasheet HTML 32Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 28 / 36 page
background image
DS5053 Rev 15
29/37
L4995
Package and packing information
36
Table 11. PowerSSO-12 mechanical data
Symbol
Millimeters
Min.
Typ.
Max.
A
1.250
1.620
A1
0.000
0.100
A2
1.100
1.650
B
0.230
0.410
C
0.190
0.250
D
4.800
5.000
E
3.800
4.000
e0.800
H
5.800
6.200
h
0.250
0.500
L
0.400
1.270
k0º
X
2.200
2.800
Y
2.900
3.500
ddd
0.100



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com