công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

KSSG54B16A bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Kingstate Electronics Corp.

tên linh kiện KSSG54B16A
Giải thích chi tiết về linh kiện  Magnetic Buzzer
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  KINGSTATE [Kingstate Electronics Corp.]
Trang chủ  https://www.kingstate.com.tw/index.php
Logo KINGSTATE - Kingstate Electronics Corp.

KSSG54B16A bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Kingstate Electronics Corp.

  KSSG54B16A Datasheet HTML 1Page - Kingstate Electronics Corp. KSSG54B16A Datasheet HTML 2Page - Kingstate Electronics Corp. KSSG54B16A Datasheet HTML 3Page - Kingstate Electronics Corp. KSSG54B16A Datasheet HTML 4Page - Kingstate Electronics Corp. KSSG54B16A Datasheet HTML 5Page - Kingstate Electronics Corp. KSSG54B16A Datasheet HTML 6Page - Kingstate Electronics Corp.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 6 page
background image
S-志豐電子股份有限公司 KINGSTATE ELECTRONICS CORP
2/6 KSSG54B16A
A. SCOPE 範疇
This specification applies magnetic buzzer, KSSG54B16A
此規格書適用於電磁式蜂鳴器, KSSG54B16A
B. SPECIFICATION 規格
No.
Item
Unit
Specification
Condition
1
Rated Voltage
額定電壓
Vo-p
3.6
Vo-p
0V
2
Operating Volt.
操作電壓
Vo-p
2.0~4.5
3
Mean Current
平均耗電流
mA
Max.100
Applying rated voltage,2730Hz square wave,
1/2duty
施以額定電壓,2730Hz,方波, 50%負載
4
Coil Resistance
直流阻抗
Ω
16 ± 3
5
Sound Output
輸出音壓
dBA
Min.85
(Typical 90)
Distance
at
10cm(A-weight).
Applying
rated
voltage 2730Hz,square wave, 1/2duty
在 10 公分處,施以額定電壓,2730Hz,方波, 50%負載
6
Rated Frequency
額定頻率
Hz
2730
7
Operating Temp.
操作溫度
℃
-40 ~ +85
8
Storage Temp.
儲存溫度
℃
-40 ~ +85
9
Dimension
尺寸
mm
L9.0 x W9.0 x H4.0
See attached drawing.
請參照外觀尺寸圖
10
Weight
重量
gram
0.8
11
Material
材質
L.C.P (Black)
12
Terminal
端子
SMD type
(鍍錫/Plating Sn)
See attached drawing.
請參照外觀尺寸圖
13
Environmental
Protection Regulation
環保法規
RoHS2.0
14
Storage life
保存期限
month
6
6 months preservation at room temp.
(25±3℃), Humidity40%
在室溫下 25±3℃,濕度 40%以下可保存 6 個月.
C. TYPICAL FREQUENCY RESPONSE CURVE
頻率響應曲線
For Reference Only 僅供參考
50
20
200
H z
dB
80
70
60
100
90
20K
2K



Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com