công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STPS20170CR bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STPS20170CR
Giải thích chi tiết về linh kiện  HIGH VOLTAGE POWER SCHOTTKY RECTIFIER
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STPS20170CR bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - STMicroelectronics

  STPS20170CR Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics STPS20170CR Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STPS20170CR Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STPS20170CR Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STPS20170CR Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STPS20170CR Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STPS20170CR Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STPS20170CR Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 8 page
background image
STPS20170C
6/8
Figure 14: I2PAK Package Mechanical Data
Figure 15: TO-220FPAB Package Mechanical Data
E
L2
L1
b1
D
A1
c
c2
A
b
e
e1
L
H
A
B
Dia
L7
L6
L5
F1
F2
F
D
E
L4
G1
G
L2
L3
REF.
DIMENSIONS
Millimeters
Inches
Min.
Max.
Min.
Max.
A
4.40
4.60
0.173
0.181
A1
2.40
2.72
0.094
0.107
b
0.61
0.88
0.024
0.035
b1
1.14
1.70
0.044
0.067
c
0.49
0.70
0.019
0.028
c2
1.23
1.32
0.048
0.052
D
8.95
9.35
0.352
0.368
e
2.40
2.70
0.094
0.106
e1
4.95
5.15
0.195
0.203
E
10
10.40
0.394
0.409
L
13
14
0.512
0.551
L1
3.50
3.93
0.138
0.155
L2
1.27
1.40
0.050
0.055
REF.
DIMENSIONS
Millimeters
Inches
Min.
Max.
Min.
Max.
A
4.4
4.6
0.173
0.181
B
2.5
2.7
0.098
0.106
D
2.5
2.75
0.098
0.108
E
0.45
0.70
0.018
0.027
F
0.75
1
0.030
0.039
F1
1.15
1.70
0.045
0.067
F2
1.15
1.70
0.045
0.067
G
4.95
5.20
0.195
0.205
G1
2.4
2.7
0.094
0.106
H
10
10.4
0.393
0.409
L2
16 Typ.
0.63 Typ.
L3
28.6
30.6
1.126
1.205
L4
9.8
10.6
0.386
0.417
L5
2.9
3.6
0.114
0.142
L6
15.9
16.4
0.626
0.646
L7
9.00
9.30
0.354
0.366
Dia.
3.00
3.20
0.118
0.126



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8