| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STPS20170CT bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STPS20170CT bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - STMicroelectronics |
|
6 / 8 page ![]() STPS20170C 6/8 Figure 14: I2PAK Package Mechanical Data Figure 15: TO-220FPAB Package Mechanical Data E L2 L1 b1 D A1 c c2 A b e e1 L H A B Dia L7 L6 L5 F1 F2 F D E L4 G1 G L2 L3 REF. DIMENSIONS Millimeters Inches Min. Max. Min. Max. A 4.40 4.60 0.173 0.181 A1 2.40 2.72 0.094 0.107 b 0.61 0.88 0.024 0.035 b1 1.14 1.70 0.044 0.067 c 0.49 0.70 0.019 0.028 c2 1.23 1.32 0.048 0.052 D 8.95 9.35 0.352 0.368 e 2.40 2.70 0.094 0.106 e1 4.95 5.15 0.195 0.203 E 10 10.40 0.394 0.409 L 13 14 0.512 0.551 L1 3.50 3.93 0.138 0.155 L2 1.27 1.40 0.050 0.055 REF. DIMENSIONS Millimeters Inches Min. Max. Min. Max. A 4.4 4.6 0.173 0.181 B 2.5 2.7 0.098 0.106 D 2.5 2.75 0.098 0.108 E 0.45 0.70 0.018 0.027 F 0.75 1 0.030 0.039 F1 1.15 1.70 0.045 0.067 F2 1.15 1.70 0.045 0.067 G 4.95 5.20 0.195 0.205 G1 2.4 2.7 0.094 0.106 H 10 10.4 0.393 0.409 L2 16 Typ. 0.63 Typ. L3 28.6 30.6 1.126 1.205 L4 9.8 10.6 0.386 0.417 L5 2.9 3.6 0.114 0.142 L6 15.9 16.4 0.626 0.646 L7 9.00 9.30 0.354 0.366 Dia. 3.00 3.20 0.118 0.126 |