công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SN74AHCT240 bảng dữ liệu(PDF) 15 Page - Texas Instruments

tên linh kiện SN74AHCT240
Giải thích chi tiết về linh kiện  OCTAL BUFFER/DRIVER WITH 3-STATE OUTPUTS
PDF  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI2 [Texas Instruments]
Trang chủ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments

SN74AHCT240 bảng dữ liệu(HTML) 15 Page - Texas Instruments

Back Button SN74AHCT240 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments SN74AHCT240 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments SN74AHCT240 Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments SN74AHCT240 Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments SN74AHCT240 Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments SN74AHCT240 Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments SN74AHCT240 Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments SN74AHCT240 Datasheet HTML 15Page - Texas Instruments SN74AHCT240 Datasheet HTML 16Page - Texas Instruments  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 15 / 16 page
background image
www.ti.com
GENERIC PACKAGE VIEW
This image is a representation of the package family, actual package may vary.
Refer to the product data sheet for package details.
VQFN - 1 mm max height
RKS 20
PLASTIC QUAD FLATPACK - NO LEAD
2.5 x 4.5, 0.5 mm pitch
4226872/A



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com