công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

DRV8801RTYR.B bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Texas Instruments

tên linh kiện DRV8801RTYR.B
Giải thích chi tiết về linh kiện  DRV880x DMOS Full-Bridge Motor Drivers
PDF  39 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI2 [Texas Instruments]
Trang chủ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments

DRV8801RTYR.B bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Texas Instruments

Back Button DRV8801RTYR.B Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments DRV8801RTYR.B Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments DRV8801RTYR.B Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments DRV8801RTYR.B Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments DRV8801RTYR.B Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments DRV8801RTYR.B Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments DRV8801RTYR.B Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments DRV8801RTYR.B Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments DRV8801RTYR.B Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 39 page
background image
6.6 Typical Characteristics
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
8 V
32 V
38 V
Supply Voltage
±40ƒC
25°C
125°C
C001
Figure 6-1. IVBBQ vs VBB
0.86
0.88
0.90
0.92
0.94
0.96
0.98
1.00
1.02
8V
32V
Supply Voltage
Source Driver
Sink Driver
C002
Figure 6-2. RDS(ON) vs VBB (Normalized to VBB = 8
V)
0
10
20
30
40
50
60
5 V
15 V
25 V
35 V
45 V
Supply Voltage
C003
Figure 6-3. VCP vs VBB
www.ti.com
DRV8800, DRV8801
SLVS855K – JULY 2008 – REVISED MARCH 2021
Copyright © 2021 Texas Instruments Incorporated
Submit Document Feedback
7
Product Folder Links: DRV8800 DRV8801



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com