| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
BYW99PI bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
BYW99PI bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - STMicroelectronics |
|
4 / 6 page ![]() 0 20 40 60 80 100 120 140 160 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 T =tp/T tp =0.5 F(av)( A) I o Tamb( C) Rth(j-a)=15 C/W o Rth(j-a)=Rth(j-c) Fig.7 : Average current versus ambient temperature. ( δ = 0.5) (SOT93, TO247) 0 20 40 60 80 100 120 140 160 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 T =tp/T tp =0.5 F(av)( A) I o Tamb( C) Rth(j-a)=15 C/W o Rth(j-a)=Rth(j-c) Fig.8 : Average current versus ambient temperature. ( δ = 0.5) (TOP3I) 1 10 100 100 11 0 120 130 140 150 160 170 180 190 200 200 VR(V) F=1Mhz Tj=25 C o C(pF) Fig.9 : Junction capacitance versus reverse voltage applied (Typical values). 1 10 100 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 QRR(nC) 90%CONFIDENC E IF=IF(av) Tj=100 C O Tj=25 C O dIF/dt(A/us) Fig.10 : Recovery charges versus dIF/dt. Tj( C) QRR ;IRM[Tj]/QRR ;IRM[Tj=125 C] 0 255075 100 125 150 0.00 0.25 0.50 0.75 1.00 1.25 1.50 IRM QRR o o Fig.12 : Dynamic parameters versus junction temperature. 1 10 100 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 20 IRM(A) dIF/dt(A/us) 90%CONFIDENCE Tj=100 C O Tj=25 C O IF=IF(av) Fig.11 : Peak reverse current versus dIF/dt. BYW99P/PI/W 4/6 |