công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

VN750S bảng dữ liệu(PDF) 12 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện VN750S
Giải thích chi tiết về linh kiện  High-side driver
PDF  46 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

VN750S bảng dữ liệu(HTML) 12 Page - STMicroelectronics

Back Button VN750S Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics VN750S Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics VN750S Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics VN750S Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics VN750S Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics VN750S Datasheet HTML 13Page - STMicroelectronics VN750S Datasheet HTML 14Page - STMicroelectronics VN750S Datasheet HTML 15Page - STMicroelectronics VN750S Datasheet HTML 16Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 12 / 46 page
background image
Electrical specifications
VN750
12/46
Doc ID 6942 Rev. 4
Figure 4.
Status timings
Figure 5.
Switching time waveforms
VOL
Open-load OFF-state
voltage detection threshold
VIN = 0 V
1.5
3.5
V
tDOL(off)
Open-load detection delay
at turn-off
1000
µs
Table 11.
Open-load detection (continued)
Symbol
Parameter
Test conditions
Min.
Typ.
Max.
Unit
VIN
VSTAT
tDOL(off)
OPEN LOAD STATUS TIMING (with external pull-up)
OVERTEMP STATUS TIMING
IOUT< IOL
VOUT > VOL
tDOL(on)
Tj > Tjsh
VIN
VSTAT
tSDL
tSDL
t
t
VOUT
VIN
80%
10%
dVOUT/dt(on)
td(off)
90%
dVOUT/dt(off)
td(on)
Obsolete
Product(s)
- Obsolete
Product(s)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com