công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STA333ML bảng dữ liệu(PDF) 16 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STA333ML
Giải thích chi tiết về linh kiện  2-channel microless high-efficiency digital audio system Sound Terminal
PDF  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STA333ML bảng dữ liệu(HTML) 16 Page - STMicroelectronics

Back Button STA333ML_V01 Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics STA333ML_V01 Datasheet HTML 13Page - STMicroelectronics STA333ML_V01 Datasheet HTML 14Page - STMicroelectronics STA333ML_V01 Datasheet HTML 15Page - STMicroelectronics STA333ML_V01 Datasheet HTML 16Page - STMicroelectronics STA333ML_V01 Datasheet HTML 17Page - STMicroelectronics STA333ML_V01 Datasheet HTML 18Page - STMicroelectronics STA333ML_V01 Datasheet HTML 19Page - STMicroelectronics STA333ML_V01 Datasheet HTML 20Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 16 / 23 page
background image
Applications
STA333ML
16/23
DocID13177 Rev 8
5.4
Typical output configuration
Figure 11 and Figure 12 show the typical output circuits used for the BTL stereo mode.
Figure 11. Output configuration for stereo BTL mode
OUT1A
100 nF
100 nF
100 nF
100 nF
6R2
6R2
330 pF
22R
OUT1B
22 µH
22 µH
Left
470 nF
OUT2A
100 nF
100 nF
100 nF
100 nF
6R2
6R2
330 pF
22R
OUT2B
22 µH
22 µH
Right
470 nF



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com