| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
L9950 bảng dữ liệu(PDF) 33 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
L9950 bảng dữ liệu(HTML) 33 Page - STMicroelectronics |
|
33 / 39 page ![]() L9950 - L9950XP Package and packing information Doc ID 10311 Rev 11 33/39 Table 21. PowerSO-36 mechanical data Symbol Millimeters Min. Typ. Max. A- - 3.60 a1 0.10 - 0.30 a2 - - 3.30 a3 0 - 0.10 b 0.22 - 0.38 c 0.23 - 0.32 D * 15.80 - 16.00 D1 9.40 - 9.80 E 13.90 - 14.5 E1 * 10.90 - 11.10 E2 - - 2.90 E3 5.80 - 6.20 e - 0.65 - e3 - 11.05 - G0 - 0.10 H 15.50 - 15.90 h- - 1.10 L0.8 - 1.10 M --- N - - 10 deg R --- s- - 8 deg |