| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STA381BWS bảng dữ liệu(PDF) 168 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STA381BWS bảng dữ liệu(HTML) 168 Page - STMicroelectronics |
|
168 / 174 page ![]() Applications STA381BWS 168/174 DocID018937 Rev 7 Figure 47. F3X (from SAI) source to line/headphone out application scheme Note: For further information, please refer to application note AN3959, 2.0-channel demonstration board based on the STA381BW and STA381BWS. STA381BWS Obsolete Product(s) - Obsolete Product(s) |