công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BQ28Z610DRZR-R1.B bảng dữ liệu(PDF) 26 Page - Texas Instruments

tên linh kiện BQ28Z610DRZR-R1.B
Giải thích chi tiết về linh kiện  BQ28Z610-R1 Impedance Track™ Gas Gauge and Protection Solution for 1-Series to 2-Series Cell Li-Ion Battery Packs
PDF  38 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI2 [Texas Instruments]
Trang chủ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments

BQ28Z610DRZR-R1.B bảng dữ liệu(HTML) 26 Page - Texas Instruments

Back Button BQ28Z610DRZR-R1.B Datasheet HTML 22Page - Texas Instruments BQ28Z610DRZR-R1.B Datasheet HTML 23Page - Texas Instruments BQ28Z610DRZR-R1.B Datasheet HTML 24Page - Texas Instruments BQ28Z610DRZR-R1.B Datasheet HTML 25Page - Texas Instruments BQ28Z610DRZR-R1.B Datasheet HTML 26Page - Texas Instruments BQ28Z610DRZR-R1.B Datasheet HTML 27Page - Texas Instruments BQ28Z610DRZR-R1.B Datasheet HTML 28Page - Texas Instruments BQ28Z610DRZR-R1.B Datasheet HTML 29Page - Texas Instruments BQ28Z610DRZR-R1.B Datasheet HTML 30Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 26 / 38 page
background image
9.2.3 Application Curve
Figure 9-3. Elapsed Time(s)
10 Power Supply Recommendations
There are two inputs for this device, the PACK input and VC2. The PACK input can be an unregulated input from
a typical AC adapter. This input should always be greater than the maximum voltage associated with the number
of series cells configured. The input voltage for the VC2 pin will have a minimum of 2.2 V to a maximum of 26 V
with the recommended external RC filter.
BQ28Z610-R1
SLUSE07B – JANUARY 2020 – REVISED JANUARY 2022
www.ti.com
26
Submit Document Feedback
Copyright © 2022 Texas Instruments Incorporated
Product Folder Links: BQ28Z610-R1



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com