| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
PBAR9AFB000MX bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - APEM |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
PBAR9AFB000MX bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - APEM |
|
5 / 5 page ![]() FICHIER: CPBAATEX-P21 le 16/01/09 ECHELLE: 0.7 indice A CPBAATEX1-A CPBAATEX2-A CPBAATEX3-A 3.00 (.118) (.250 x .031) 6.35 x 0.8 6.35 x 0.8 (.250 x .031) (.250 x .031) 6.35 x 0.8 AWG24 Ø22.00x1.00 SI (.866DIAx1.00 IS) AWG24 20.00 (.787) (.197) (.118) (.768) 5.00 19.50 3.00 (.748DIAx1.00 IS) Ø19.00x1.00 SI Ø13.50 (.531DIA) (.047) 1.20 1.20 (.047) Ø13.50 (.531DIA) (.177) 4.50 (.197) 5.00 AWG24 Ø16.00x1.00 SI (.630DIAx1.00 IS) (.787) 20.00 ATEX approved piezo switches PBA series Ø22 (.866) BUSHING - WITH ILLUMINATED DOT PBAR2AFB000L•X PBAR6AFB000L•X Ø22 (.866) BUSHING - NON-ILLUMINATED PBAR2AFB000MX FICHIER: CPBAATEX-P21 le 16/01/09 ECHELLE: 0.7 indice A CPBAATEX1-A CPBAATEX2-A CPBAATEX3-A 3.00 (.118) (.250 x .031) 6.35 x 0.8 6.35 x 0.8 (.250 x .031) (.250 x .031) 6.35 x 0.8 AWG24 Ø22.00x1.00 SI (.866DIAx1.00 IS) AWG24 20.00 (.787) (.197) (.118) (.768) 5.00 19.50 3.00 (.748DIAx1.00 IS) Ø19.00x1.00 SI Ø13.50 (.531DIA) (.047) 1.20 1.20 (.047) Ø13.50 (.531DIA) (.177) 4.50 (.197) 5.00 AWG24 Ø16.00x1.00 SI (.630DIAx1.00 IS) (.787) 20.00 PBAR6AFB000MX To order a product, replace • by the LED color code below : 0B Blue 0G Green 0S Red 0Y Yellow 5 |