công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AFB000M0BX bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - APEM

tên linh kiện AFB000M0BX
Giải thích chi tiết về linh kiện  ATEX approved piezo switches
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  APEM [APEM]
Trang chủ  www.apem.com
Logo APEM - APEM

AFB000M0BX bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - APEM

  AFB000M0BX Datasheet HTML 1Page - APEM AFB000M0BX Datasheet HTML 2Page - APEM AFB000M0BX Datasheet HTML 3Page - APEM AFB000M0BX Datasheet HTML 4Page - APEM AFB000M0BX Datasheet HTML 5Page - APEM  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 5 page
background image
• Case : 316L stainless steel
• Terminals : multi-wire leads
0.22 mm2, length 300 mm (11.81)
APEM products may be recycled at end-of-life for the re-claiming of valuable metal
components.
MATERIALS
ATEX approved piezo switches
PBA series
Usage : mines full of fire damp and potentially explosive
atmospheres of groups IIC,IIB et IIA in T4 temperature
class and/or in the presence of combustible dust (T135°C).
AGENCY APPROVAL
II 1 G D ; I M1
Ex ia IIC T4 Ga ; Ex ia I Ma
Ex ia IIIC T135°C Da IP66
2



Html Pages

1 2 3 4 5