| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
TS3011 bảng dữ liệu(PDF) 14 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
TS3011 bảng dữ liệu(HTML) 14 Page - STMicroelectronics |
|
14 / 20 page ![]() 6.3 DFN8 2x2 mm package information Figure 24. DFN8 2x2 mm package outline Table 9. DFN8 2x2 mm package mechanical data Ref. Dimensions Millimiters Inches Min. Typ. Max. Min. Typ. Max. A 0.70 0.75 0.80 0.027 0.029 0.031 A1 0.10 0.003 b 0.20 0.25 0.30 0.007 0.009 0.011 D 1.95 2.00 2.05 0.076 0.078 0.080 D1 0.80 0.90 1.00 0.031 0.035 0.039 E 1.95 2.00 2.05 0.076 0.078 0.080 E1 1.50 1.60 1.70 0.059 0.062 0.066 e 0.50 0.019 F 0.05 0.001 G 0.25 0.30 0.35 0.009 0.011 0.013 aaa 0.10 0.003 TS3011 Package information DS8604 - Rev 9 page 14/20 |