công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AM26LS32ACNSR bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Texas Instruments

tên linh kiện AM26LS32ACNSR
Giải thích chi tiết về linh kiện  AM26LS32Ax, AM26LS33Ax Quadruple Differential Line Receivers
PDF  35 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI2 [Texas Instruments]
Trang chủ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments

AM26LS32ACNSR bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Texas Instruments

Back Button AM26LS32ACNSR Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments AM26LS32ACNSR Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments AM26LS32ACNSR Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments AM26LS32ACNSR Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments AM26LS32ACNSR Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments AM26LS32ACNSR Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments AM26LS32ACNSR Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments AM26LS32ACNSR Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments AM26LS32ACNSR Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 35 page
background image
6.6 Switching Characteristics
CL = 15 pF, VCC = 5 V, and TA = 25°C (see Section 7; unless otherwise noted)
PARAMETER
MIN
TYP(1)
MAX
UNIT
tPLH
Propagation delay time, low-to-high-level output
20
35
ns
tPHL
Propagation delay time, high-to-low-level output
22
35
ns
tPZH
Output enable time to high level
17
22
ns
tPZL
Output enable time to low level
20
25
ns
tPHZ
Output disable time from high level
21
30
ns
tPLZ
Output disable time from low level
30
40
ns
(1)
All typical values are at VCC = 5 V, TA = 25°C, and VIC = 0.
6.7 Dissipation Ratings
PACKAGE
TA ≤ 25°C
POWER RATING
DERATION FACTOR
ABOVE TA = 25°C
TA = 70°C
POWER RATING
TA = 125°C
POWER RATING
FK
1375 mW
11 mW/°C
880 mW
275 mW
J
1375 mW
11 mW/°C
880 mW
275 mW
www.ti.com
AM26LS32AC, AM26LS32AI, AM26LS32AM
AM26LS33AC, AM26LS33AM
SLLS115G – OCTOBER 1980 – REVISED AUGUST 2023
Copyright © 2023 Texas Instruments Incorporated
Submit Document Feedback
7
Product Folder Links: AM26LS32AC AM26LS32AI AM26LS32AM AM26LS33AC AM26LS33AM



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com