công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADS5463IPFP bảng dữ liệu(PDF) 18 Page - Texas Instruments

tên linh kiện ADS5463IPFP
Giải thích chi tiết về linh kiện  12-Bit, 500-/550-MSPS Analog-to-Digital Converters
PDF  50 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI2 [Texas Instruments]
Trang chủ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments

ADS5463IPFP bảng dữ liệu(HTML) 18 Page - Texas Instruments

Back Button ADS5463IPFP Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments ADS5463IPFP Datasheet HTML 15Page - Texas Instruments ADS5463IPFP Datasheet HTML 16Page - Texas Instruments ADS5463IPFP Datasheet HTML 17Page - Texas Instruments ADS5463IPFP Datasheet HTML 18Page - Texas Instruments ADS5463IPFP Datasheet HTML 19Page - Texas Instruments ADS5463IPFP Datasheet HTML 20Page - Texas Instruments ADS5463IPFP Datasheet HTML 21Page - Texas Instruments ADS5463IPFP Datasheet HTML 22Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 18 / 50 page
background image
AVDD − Supply Voltage − V
63.5
64.0
64.5
65.0
65.5
66.0
66.5
2.7
2.9
3.1
3.3
3.5
3.7
G029
TA = 40°C
TA = 25°C
TA = 0°C
TA = 65°C
TA = −40°C
TA = 100°C
TA = 85°C
fS = 500 MSPS
fIN = 100 MHz
DVDD − Supply Voltage − V
68
70
72
74
76
78
80
2.7
2.9
3.1
3.3
3.5
3.7
G030
fS = 500 MSPS
fIN = 100 MHz
TA = 40°C
TA = 25°C
TA = 65°C
TA = −40°C
TA = 100°C
TA = 85°C
TA = 0°C
DVDD − Supply Voltage − V
63.5
64.0
64.5
65.0
65.5
66.0
66.5
2.7
2.9
3.1
3.3
3.5
3.7
G031
TA = 40°C
TA = 25°C
TA = 0°C
TA = 65°C
TA = −40°C
TA = 100°C
TA = 85°C
fS = 500 MSPS
fIN = 100 MHz
ADS5463
ADS54RF63
SLAS515E – NOVEMBER 2006 – REVISED JULY 2009 ................................................................................................................................................... www.ti.com
ADS5463 TYPICAL CHARACTERISTICS (continued)
Typical plots at TA = 25°C, sampling rate = 500 MSPS, 50% clock duty cycle, AVDD5 = 5 V, AVDD3 = 3.3 V, DVDD3 = 3.3 V,
and 3-VPP differential clock, (unless otherwise noted)
SNR
SFDR
vs
vs
AVDD3 ACROSS TEMPERATURE
DVDD3 ACROSS TEMPERATURE
Figure 22.
Figure 23.
SNR
vs
DVDD3 ACROSS TEMPERATURE
Figure 24.
18
Submit Documentation Feedback
Copyright © 2006–2009, Texas Instruments Incorporated
Product Folder Link(s): ADS5463 ADS54RF63



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com