công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PVT4FW4SS353 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - E-SWITCH

tên linh kiện PVT4FW4SS353
Giải thích chi tiết về linh kiện  PVT4 Series Anti-vandal Switch
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  E-SWITCH [E-SWITCH]
Trang chủ  http://www.e-switch.com
Logo E-SWITCH - E-SWITCH

PVT4FW4SS353 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - E-SWITCH

  PVT4FW4SS353 Datasheet HTML 1Page - E-SWITCH PVT4FW4SS353 Datasheet HTML 2Page - E-SWITCH PVT4FW4SS353 Datasheet HTML 3Page - E-SWITCH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
www.e-switch.com
800.867.2717
1
RoHS
Consumer Electronics
Security Devices
Industrial Controls
Electrical Housewares
Kiosks
Specifications
Features & Benefits
Applications / Markets
Part Number Configurator
PVT4 Series Anti-vandal Switch
Specifications subject to change without notice 6.5.2018
• 19mm panel cutout
• Solder or wire lead termination options
• Ring illumination
• LED color options
• Crisp tactile response
• IP65 rated
Electrical Rating: 50mA, 24VDC
Electrical Life: 500,000 Cycles
Contact Resistance: 50mΩ Max.
Insulation Resistance: 1000 MΩ Min.
Dielectric Strength: 250VAC
Operating/Storage Temperature: -25°C to 55°C
Travel: 0.5mm
Moisture Protection: IP65
Contact Arrangement: SPST Off-(On)
Actuation Force: 490 grams
Panel Thickness: 1-6mm
Mounting Nut Torque: 0.8Nm
Medical Equipment
NOTES:
*(ON) Denotes function is momentary
PVT4
F - Flat
S - Stainless
Stainless
Series
Actuator
Options
S - Solder
Lug
W - Wire
leads
300mm
Terminal
Options
4 - Off - (On)*
Function
Options
S - Stainless
Stainless
Housing
Options
Button
Finish
Lens
Style
3 - Ring
Illumination
LED
Color
0 - White
1 - Red
2 - Orange
3 - Green
4 - Blue
5 - Yellow
LED
Voltage
Options
1 - Base Voltage
3 - 6V
4 - 12V
5 - 24V


Số phần tương tự - PVT4FW4SS353

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
International Rectifier
PVT412 IRF-PVT412 Datasheet
174Kb / 5P
Microelectronic Power IC Relay Single Pole, Normally Open, 0-400V, 140mA AC/DC
PVT412A IRF-PVT412A Datasheet
124Kb / 5P
Microelectronic Power IC HEXFET Power MOSFET Photovoltaic Relay Single Pole, Normally Open, 0-400V, 240mA AC / 360mA DC
PVT412APBF IRF-PVT412APBF Datasheet
1Mb / 5P
HEXFET짰 Power MOSFET Photovoltaic Relay Single Pole, Normally Open 0-400V, 240mA AC / 360mA DC
PVT412APBF IRF-PVT412APBF Datasheet
199Kb / 6P
Bounce-free operation
PVT412APBF IRF-PVT412APBF_15 Datasheet
199Kb / 6P
Bounce-free operation
More results

Mô tả tương tự - PVT4FW4SS353

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
E-SWITCH
PV0 E-SWITCH-PV0 Datasheet
1Mb / 4P
pV0 SerieS anti-Vandal Switch
PV9 E-SWITCH-PV9 Datasheet
980Kb / 3P
pV9 SerieS anti-Vandal Switch
ULV4 E-SWITCH-ULV4 Datasheet
1Mb / 4P
ULV4 Series Anti-vandal Switch
ULV7 E-SWITCH-ULV7 Datasheet
885Kb / 4P
ulV7 SerieS anti-Vandal Switch
ULV8 E-SWITCH-ULV8 Datasheet
1Mb / 3P
ULV8 Series Anti-vandal Switch
PV6 E-SWITCH-PV6_16 Datasheet
842Kb / 2P
pV6 SerieS anti-Vandal Switch
logo
C&K Components
ATP16 CK-COMPONENTS-ATP16 Datasheet
841Kb / 4P
Anti-Vandal Sealed Pushbutton Switch
2022
logo
List of Unclassifed Man...
AV01-B22-M1-IP65 ETC1-AV01-B22-M1-IP65 Datasheet
128Kb / 1P
Anti-Vandal Switch
11/09/20V1.0
AV01-B22-M1-IP65 ETC-AV01-B22-M1-IP65 Datasheet
128Kb / 1P
Anti-Vandal Switch
11/09/20
logo
E-SWITCH
PVK4 E-SWITCH-PVK4 Datasheet
1Mb / 8P
PVK4 Series Anti-vandal Switch
11.29.2022
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com