công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

S2D bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Multicomp Pro

tên linh kiện S2D
Giải thích chi tiết về linh kiện  Standard Recovery Power Diodes S2 Series
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MULTICOMP [Multicomp Pro]
Trang chủ  https://www.multicomp-pro.com/
Logo MULTICOMP - Multicomp Pro

S2D bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Multicomp Pro

  S2D Datasheet HTML 1Page - Multicomp Pro S2D Datasheet HTML 2Page - Multicomp Pro S2D Datasheet HTML 3Page - Multicomp Pro  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
Standard Recovery Power Diodes
S2 Series
Page <2>
16/06/12 V1.1
www.element14.com
www.farnell.com
www.newark.com
Maximum Ratings and Electrical Characteristics
Rating at 25°C ambient temperature unless otherwise specified. Single phase, half wave, 60 Hz, resistive or inductive load. For
capacitive load, derate current by 20%
Type Number
S2A
S2D
S2G
S2J
Unit
Maximum Recurrent Peak Reverse Voltage
50
200
400
600
V
Maximum RMS Voltage
35
140
280
420
Maximum DC Blocking Voltage
50
200
400
600
Maximum Average Forward Rectified Current at TL = 100°C
2
A
Peak Forward Surge Current, 8.3 ms Single Half Sine-Wave
Superimposed on Rated Load (JEDEC Method)
50
Maximum Instantaneous Forward Voltage at 2 A
1.15
V
Maximum DC Reverse Current at TA = 25°C at Rated DC
Blocking Voltage at TA = 125°C
5
125
µA
Maximum Reverse Recovery Time (Note 1)
2
µS
Typical Junction Capacitance (Note 2)
30
pF
Operating Temperature Range TJ
-55 to +150
°C
Storage Temperature Range TSTG
Notes : 1. Reverse recovery test conditions : IF = 0.5 A, IR = 1 A, IRR = 0.25 A
2. Measured at 1 MHz and applied VR = 4 V
Ratings and Characteristic Curves
Figure 1 Maximum Forward Current Derating Curve
Lead Temperature (°C)
Number of Cycles at 60 Hz
Figure 2 Maximum Forward Current Derating Curve



Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com