công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

DFR0233 bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - DFROBOT

tên linh kiện DFR0233
Giải thích chi tiết về linh kiện  RS485 Sensor Node V1.0 (SKU:DFR0233)
PDF  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  DFROBOT [DFROBOT]
Trang chủ  https://www.dfrobot.com/
Logo DFROBOT - DFROBOT

DFR0233 bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - DFROBOT

Back Button DFR0233 Datasheet HTML 4Page - DFROBOT DFR0233 Datasheet HTML 5Page - DFROBOT DFR0233 Datasheet HTML 6Page - DFROBOT DFR0233 Datasheet HTML 7Page - DFROBOT DFR0233 Datasheet HTML 8Page - DFROBOT DFR0233 Datasheet HTML 9Page - DFROBOT DFR0233 Datasheet HTML 10Page - DFROBOT DFR0233 Datasheet HTML 11Page - DFROBOT DFR0233 Datasheet HTML 12Page - DFROBOT Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 13 page
background image
# Description:
# Read the Analog value and the data of humidity & temperature
# Hardwares:
1. Arduino UNO
2. IO Expansion Shield V5
3. Analogue_Test and SHT1X Module
# Interface: RS485
# Note: Connect the Analogue_Test and SHT1X Module with IO Expansion Shield
V5 through RS485
Set the address of the module in manual,range from 0x02 to 0x7F,take effect
after 30 seconds
*/
#define uint
unsigned
int
#define uchar
unsigned
char
#define ulong
unsigned
long
#define addr
0x02
//set address of the device for 0x02
uchar cmd[50];
uchar receive_ACK[100];
int EN = 2;
#if defined(ARDUINO) && ARDUINO >= 100
#include "Arduino.h"
#define printByte(args) Serial.write(args)
#define printlnByte(args)
Serial.write(args),Serial.println()
#else
#include "WProgram.h"
#define printByte(args) Serial.print(args,BYTE)
#define printlnByte(args)
Serial.println(args,BYTE)
#endif
void setup() {



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13