công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CS-HT bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - HellermannTyton.

tên linh kiện CS-HT
Giải thích chi tiết về linh kiện  LED Headtorch
PDF  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  HELLERMANNTYTON [HellermannTyton.]
Trang chủ  https://www.hellermanntyton.us/
Logo HELLERMANNTYTON - HellermannTyton.

CS-HT bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - HellermannTyton.

  CS-HT Datasheet HTML 1Page - HellermannTyton.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
HellermannTyton Ltd.
UK Distribution Centre, Cley Road, Kingswood Lakeside,
Cannock, Staffordshire. WS11 8AA
CS-HT
LED Headtorch
Part Number : CS-HT
Product Specification
• Output power : 3W
• Lumen : 250LM Luminance
• Light Distance : 100 Meters
• Waterproof level : IP22
• Battery capacity : 600 MAh
• Charging time : 2-3 Hours
• Usage time : 2-5 Hours
• Weight : 54g
• Micro USB charging / cable included
• 60-degree adjustment viewing angle
• Sensor activation/deactivation mode


Số phần tương tự - CS-HT

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Connor-Winfield Corpora...
CS-018 CONNOR-WINFIELD-CS-018 Datasheet
107Kb / 2P
3.2 x 2.5mm SURFACE MOUNT CRYSTAL UNIT
CS-018-114.285M CONNOR-WINFIELD-CS-018-114.285M Datasheet
107Kb / 2P
3.2 x 2.5mm SURFACE MOUNT CRYSTAL UNIT
CS-023 CONNOR-WINFIELD-CS-023 Datasheet
107Kb / 2P
3.2 x 2.5mm SURFACE MOUNT CRYSTAL UNIT
CS-023-114.285M CONNOR-WINFIELD-CS-023-114.285M Datasheet
107Kb / 2P
3.2 x 2.5mm SURFACE MOUNT CRYSTAL UNIT
logo
PREMO CORPORATION S.L
CS-050 PREMO-CS-050 Datasheet
180Kb / 1P
SMD Current Transformer Up to 15A
More results

Mô tả tương tự - CS-HT

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
NSCW455A ETC-NSCW455A Datasheet
794Kb / 13P
LED
NSPG520S ETC-NSPG520S Datasheet
868Kb / 15P
LED
logo
Lite-On Technology Corp...
LTST-C191KGKT LITEON-LTST-C191KGKT Datasheet
639Kb / 11P
LED
logo
OSRAM GmbH
SFH4281 OSRAM-SFH4281 Datasheet
70Kb / 7P
Infrarot-LED, Infrared-LED
logo
Hamamatsu Corporation
L5276 HAMAMATSU-L5276_06 Datasheet
257Kb / 2P
Infrared LED Subminiature LED
logo
NICHIA CORPORATION
NESB146AT NICHIA-NESB146AT Datasheet
274Kb / 17P
LED
NFSL172AT NICHIA-NFSL172AT Datasheet
291Kb / 19P
LED
NHSB064T-N3 NICHIA-NHSB064T-N3 Datasheet
296Kb / 19P
LED
NSSB146AT-NA NICHIA-NSSB146AT-NA Datasheet
568Kb / 18P
LED
logo
KODENSHI_AUK CORP.
KP5450R66E6F KODENSHI-KP5450R66E6F Datasheet
127Kb / 5P
LED
More results


Html Pages

1


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com