| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
BUV48A bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
BUV48A bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - STMicroelectronics |
|
5 / 7 page ![]() DIM. mm inch MIN. TYP. MAX. MIN. TYP. MAX. A 4.7 4.9 0.185 0.193 C 1.17 1.37 0.046 0.054 D2.5 0.098 E 0.5 0.78 0.019 0.030 F 1.1 1.3 0.043 0.051 G 10.8 11.1 0.425 0.437 H 14.7 15.2 0.578 0.598 L2 – 16.2 – 0.637 L3 18 0.708 L5 3.95 4.15 0.155 0.163 L6 31 1.220 R – 12.2 – 0.480 Ø 4 4.1 0.157 0.161 R L6 ¯ L3 L2 L5 1 2 3 TO-218 (SOT-93) MECHANICAL DATA P025A BUX48 / BUX48A / BUV48A / BUV48AFI 5/7 |