công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SN74LVC1G06 bảng dữ liệu(PDF) 21 Page - Texas Instruments

tên linh kiện SN74LVC1G06
Giải thích chi tiết về linh kiện  SN74LVC1G06-Q1 Automotive Single Inverter Buffer or Driver With Open-Drain Output
PDF  29 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI2 [Texas Instruments]
Trang chủ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments

SN74LVC1G06 bảng dữ liệu(HTML) 21 Page - Texas Instruments

Back Button SN74LVC1G06 Datasheet HTML 17Page - Texas Instruments SN74LVC1G06 Datasheet HTML 18Page - Texas Instruments SN74LVC1G06 Datasheet HTML 19Page - Texas Instruments SN74LVC1G06 Datasheet HTML 20Page - Texas Instruments SN74LVC1G06 Datasheet HTML 21Page - Texas Instruments SN74LVC1G06 Datasheet HTML 22Page - Texas Instruments SN74LVC1G06 Datasheet HTML 23Page - Texas Instruments SN74LVC1G06 Datasheet HTML 24Page - Texas Instruments SN74LVC1G06 Datasheet HTML 25Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 21 / 29 page
background image
PACKAGE MATERIALS INFORMATION
www.ti.com
7-Aug-2025
TAPE AND REEL INFORMATION
Reel Width (W1)
REEL DIMENSIONS
A0
B0
K0
W
Dimension designed to accommodate the component length
Dimension designed to accommodate the component thickness
Overall width of the carrier tape
Pitch between successive cavity centers
Dimension designed to accommodate the component width
TAPE DIMENSIONS
K0
P1
B0 W
A0
Cavity
QUADRANT ASSIGNMENTS FOR PIN 1 ORIENTATION IN TAPE
Pocket Quadrants
Sprocket Holes
Q1
Q1
Q2
Q2
Q3
Q3
Q4
Q4
User Direction of Feed
P1
Reel
Diameter
*All dimensions are nominal
Device
Package
Type
Package
Drawing
Pins
SPQ
Reel
Diameter
(mm)
Reel
Width
W1 (mm)
A0
(mm)
B0
(mm)
K0
(mm)
P1
(mm)
W
(mm)
Pin1
Quadrant
SN74LVC1G06DBVRQ1
SOT-23
DBV
5
3000
180.0
8.4
3.2
3.2
1.4
4.0
8.0
Q3
SN74LVC1G06DBVRQ1
SOT-23
DBV
5
3000
180.0
8.4
3.2
3.2
1.4
4.0
8.0
Q3
SN74LVC1G06DCKRQ1
SC70
DCK
5
3000
180.0
8.4
2.3
2.5
1.2
4.0
8.0
Q3
Pack Materials-Page 1



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com