công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LM217D2T-TR bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện LM217D2T-TR
Giải thích chi tiết về linh kiện  1.2 V to 37 V adjustable voltage regulators
PDF  25 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

LM217D2T-TR bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - STMicroelectronics

Back Button LM217D2T-TR Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics LM217D2T-TR Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics LM217D2T-TR Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics LM217D2T-TR Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics LM217D2T-TR Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics LM217D2T-TR Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics LM217D2T-TR Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics LM217D2T-TR Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics LM217D2T-TR Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 25 page
background image
Typical characteristics
LM117/LM217/LM317
8/25
5
Typical characteristics
Figure 3.
Output current vs input-output
differential voltage
Figure 4.
Dropout voltage vs junction
temperature
Figure 5.
Reference voltage vs junction
Figure 6.
Basic adjustable regulator



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com