| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
DFR0023 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - DFROBOT |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
DFR0023 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - DFROBOT |
|
3 / 4 page ![]() Sample Code1 Library installation void setup() { Serial.begin(9600);//Set Baud Rate to 9600 bps } void loop() { int val; int dat; val=analogRead(0);//Connect LM35 on Analog 0 dat=(500 * val) /1024;; Serial.print("Temp:"); //Display the temperature on Serial monitor Serial.print(dat); Serial.println("C"); delay(500); } Sample Code 2 float tempC; int reading; int tempPin = 0; void setup() { Serial.begin(9600); analogReference(INTERNAL); } void loop() { reading = analogRead(tempPin); tempC = reading / 9.31; |