công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ST-DM9 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - IDEAL-TEK SA

tên linh kiện ST-DM9
Giải thích chi tiết về linh kiện  Smart Tweezers
PDF  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  IDEAL-TEK [IDEAL-TEK SA]
Trang chủ  https://www.ideal-tek.com/
Logo IDEAL-TEK - IDEAL-TEK SA

ST-DM9 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - IDEAL-TEK SA

  ST-DM9 Datasheet HTML 1Page - IDEAL-TEK SA  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
Product Datasheet
ideal-tek.com
REV.00
Product code:
ST-DM9
Product type:
Smart Tweezers
Made in:
China
Description:
The ST-DM9 is a device engineered to communicate directly with Bluetooth-enabled smart
tweezers. More than just a display unit, the ST-DM9 serves as a comprehensive portable
command center. It is specifically designed to bridge the connectivity gap in environments
where personal devices are not allowed, facilitating an uninterrupted workflow and efficient
data logging in mobile settings.
Special features:
Bluetooth connection - Wifi module
Picture:
Product dimensions:
OAL
105.0 mm – 4.134 inch
Width
64.0 mm – 2.520 inch
Height
13.0 mm – 0.512 inch


Số phần tương tự - ST-DM9

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Infinite Electronics In...
ST-D-27MM-B20 FAIRVIEW-ST-D-27MM-B20 Datasheet
293Kb / 3P
27mm Hex Fixed Torque Wrench for 7/16 DIN Connector, Break-Over Type that is Pre-set to 20 in-lbs
REV D
ST-D1 FAIRVIEW-ST-D1 Datasheet
445Kb / 2P
7/16 DIN Fixed Torque Wrench in Click Type 32mm Bit that is Pre-set to 221 in-lbs
REV 1.5
ST-D2 FAIRVIEW-ST-D2 Datasheet
437Kb / 2P
ST-D2 DATA SHEET 7/16 DIN Fixed Torque Wrench in Click Type 27mm Bit that is Pre-set to 221 in-lbs
REV 1.3
ST-D3 FAIRVIEW-ST-D3 Datasheet
434Kb / 2P
ST-D3 DATA SHEET 7/16 DIN Fixed Torque Wrench in Click Type 1 3/8 inch Bit that is Pre-set to 221 in-lbs
REV 1.2
logo
List of Unclassifed Man...
ST-DG ETC1-ST-DG Datasheet
496Kb / 1P
Low Smoke Heat-Shrinkable Rubber Tubing
More results

Mô tả tương tự - ST-DM9

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
SM117 ETC2-SM117 Datasheet
3Mb / 4P
General Purpose Tweezers
49157 ETC2-49157 Datasheet
138Kb / 1P
Long Tweezers With Serrated Pattern Tips
49783 ETC2-49783 Datasheet
259Kb / 3P
Professional Quality Tweezers
logo
SparkFun Electronics
TOL-10602 SPARKFUN-TOL-10602 Datasheet
107Kb / 1P
Tweezers ??Curved (ESD Safe)
5??6??7
logo
IDEAL-TEK SA
15AGWM.C.D.0 IDEAL-TEK-15AGWM.C.D.0 Datasheet
262Kb / 1P
Diamond coated Tweezers
15ARWM.C.D.0 IDEAL-TEK-15ARWM.C.D.0 Datasheet
260Kb / 1P
Diamond coated Tweezers
00CCFR.SA.1 IDEAL-TEK-00CCFR.SA.1 Datasheet
438Kb / 1P
Plastic Replaceable Tip Tweezers
REV.00 - 06.03.2023
279CCFR.SA.1 IDEAL-TEK-279CCFR.SA.1 Datasheet
474Kb / 1P
Plastic Replaceable Tip Tweezers
REV.00 - 06.03.2023
5CCFR.SA.1 IDEAL-TEK-5CCFR.SA.1 Datasheet
234Kb / 1P
Plastic Replaceable Tip Tweezers
REV.00 - 01.12.2022
5UFCCFR.SA.1 IDEAL-TEK-5UFCCFR.SA.1 Datasheet
437Kb / 1P
Plastic Replaceable Tip Tweezers
REV.00 - 06.03.2023
More results


Html Pages

1


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com