công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

DS3991VC bảng dữ liệu(PDF) 13 Page - Maxim Integrated Products

tên linh kiện DS3991VC
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low-Cost CCFL Controller
PDF  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MAXIM [Maxim Integrated Products]
Trang chủ  https://www.maximintegrated.com/en.html
Logo MAXIM - Maxim Integrated Products

DS3991VC bảng dữ liệu(HTML) 13 Page - Maxim Integrated Products

Back Button DS3991VC Datasheet HTML 8Page - Maxim Integrated Products DS3991VC Datasheet HTML 9Page - Maxim Integrated Products DS3991VC Datasheet HTML 10Page - Maxim Integrated Products DS3991VC Datasheet HTML 11Page - Maxim Integrated Products DS3991VC Datasheet HTML 12Page - Maxim Integrated Products DS3991VC Datasheet HTML 13Page - Maxim Integrated Products DS3991VC Datasheet HTML 14Page - Maxim Integrated Products DS3991VC Datasheet HTML 15Page - Maxim Integrated Products DS3991VC Datasheet HTML 16Page - Maxim Integrated Products  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 13 / 16 page
background image
Low-Cost CCFL Controller
______________________________________________________________________________________
13
INVERTER SUPPLY VOLTAGE
(5V
±10% TO 24V ±10%)
SVML
SVMH
VCC
DEVICE
SUPPLY VOLTAGE
(5V
±10%)
VCC
VCC
BRIGHT
ANALOG LAMP
BRIGHTNESS CONTROL
LOSC
POSC/PWM
RESISTOR SET
LAMP FREQUENCY
PWM LAMP BRIGHTNESS
CONTROL (OPTIONAL)
RESISTOR SET
BURST-DIMMING FREQUENCY
PWM_EN
SLOPE
VCC
GB
OVD
LCM
GND
GA
CCFL
LAMP
DUAL POWER MOSFET
TRANSFORMER
OVERVOLTAGE DETECTION
LAMP CURRENT MONITOR
DS3991
ON = OPEN
OFF/RESET = CLOSED
Typical Operating Circuits (continued)
Typical Half-Bridge Application



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com