công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM32U073M8Y6TR bảng dữ liệu(PDF) 89 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM32U073M8Y6TR
Giải thích chi tiết về linh kiện  Ultra-low-power Arm® Cortex®-M0 32-bit MCU, up to 256-Kbyte flash memory, 40-Kbyte SRAM, USB, LCD
PDF  146 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32U073M8Y6TR bảng dữ liệu(HTML) 89 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32U073M8Y6TR Datasheet HTML 85Page - STMicroelectronics STM32U073M8Y6TR Datasheet HTML 86Page - STMicroelectronics STM32U073M8Y6TR Datasheet HTML 87Page - STMicroelectronics STM32U073M8Y6TR Datasheet HTML 88Page - STMicroelectronics STM32U073M8Y6TR Datasheet HTML 89Page - STMicroelectronics STM32U073M8Y6TR Datasheet HTML 90Page - STMicroelectronics STM32U073M8Y6TR Datasheet HTML 91Page - STMicroelectronics STM32U073M8Y6TR Datasheet HTML 92Page - STMicroelectronics STM32U073M8Y6TR Datasheet HTML 93Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 89 / 146 page
background image
Symbol
Parameter
Conditions(1)
Min
Typ
Max
Unit
tADCVREG_STUP
ADC voltage regulator start-up
time
-
-
-
20
µs
tCONV
Total conversion time
(including sampling time)
fADC = 35 MHz
Resolution = 12 bits
0.40
-
4.95
µs
Resolution = 12 bits
ts + 12.5 cycles for successive
approximation
= 14 to 173
1/fADC
tIDLE
Laps of time allowed between
two conversions without rearm
-
-
-
100
µs
IDDA(ADC)
ADC consumption from VDDA
fs = 2.5 MSps
-
410
-
µA
fs = 1 MSps
-
164
-
fs = 10 kSps
-
17
-
IDDV(ADC)
ADC consumption from VREF+
fs = 2.5 MSps
-
65
-
µA
fs = 1 MSps
-
26
-
fs = 10 kSps
-
0.26
-
1. I/O analog switch voltage booster must be enabled (BOOSTEN = 1 in the SYSCFG_CFGR1) when VDDA < 2.4 V and disabled when VDDA ≥
2.4 V.
2. VREF+ is internally connected to VDDA on some packages. Refer to Section 4: Pinouts/ballouts, pin description, and alternate functions for
further details.
Table 71. Maximum ADC RAIN
Resolution
Sampling cycle at 35 MHz
Sampling time at 35 MHz
[ns]
Max. RAIN (1)(2)
(Ω)
12 bits
1.5(3)
43
50
3.5
100
680
7.5
214
2200
12.5
357
4700
19.5
557
8200
39.5
1129
15000
79.5
2271
33000
160.5
4586
50000
10 bits
1.5(3)
43
68
3.5
100
820
7.5
214
3300
12.5
357
5600
19.5
557
10000
39.5
1129
22000
79.5
2271
39000
160.5
4586
50000
8 bits
1.5(3)
43
82
3.5
100
1500
7.5
214
3900
12.5
357
6800
STM32U073x8/B/C
Electrical characteristics
DS14548 - Rev 2
page 89/146



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com