công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM32U073M8I6TR bảng dữ liệu(PDF) 92 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM32U073M8I6TR
Giải thích chi tiết về linh kiện  Ultra-low-power Arm® Cortex®-M0 32-bit MCU, up to 256-Kbyte flash memory, 40-Kbyte SRAM, USB, LCD
PDF  146 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32U073M8I6TR bảng dữ liệu(HTML) 92 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32U073M8I6TR Datasheet HTML 88Page - STMicroelectronics STM32U073M8I6TR Datasheet HTML 89Page - STMicroelectronics STM32U073M8I6TR Datasheet HTML 90Page - STMicroelectronics STM32U073M8I6TR Datasheet HTML 91Page - STMicroelectronics STM32U073M8I6TR Datasheet HTML 92Page - STMicroelectronics STM32U073M8I6TR Datasheet HTML 93Page - STMicroelectronics STM32U073M8I6TR Datasheet HTML 94Page - STMicroelectronics STM32U073M8I6TR Datasheet HTML 95Page - STMicroelectronics STM32U073M8I6TR Datasheet HTML 96Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 92 / 146 page
background image
Symbol
Parameter
Conditions(1)
Min
Typ
Max
Unit
EL
Integral linearity error
2 V < VDDA = VREF+ < 3.6 V;
fADC = 35 MHz; fs ≤ 2.5 MSps;
TA = entire range
LSB
-
2.5
3.5
1.65 V < VDDA = VREF+ < 3.6 V;
TA = entire range
Range 1: fADC = 35 MHz; fs ≤ 2.2 MSps;
Range 2: fADC = 16 MHz; fs ≤ 1.1 MSps;
-
2.5
3.5
ENOB
Effective number of bits
VDDA = VREF+ = 3 V;
fADC = 35 MHz; fs ≤ 2.5 MSps;
TA = 25 °C
10.1
10.2
-
bit
2 V < VDDA = VREF+ < 3.6 V;
fADC = 35 MHz; fs ≤ 2.5 MSps;
TA = entire range
9.6
10.2
-
1.65 V < VDDA = VREF+ < 3.6 V;
TA = entire range
Range 1: fADC = 35 MHz; fs ≤ 2.2 MSps;
Range 2: fADC = 16 MHz; fs ≤ 1.1 MSps;
9.5
10.2
-
SINAD
Signal-to-noise and distortion ratio
VDDA = VREF+ = 3 V;
fADC = 35 MHz; fs ≤ 2.5 MSps;
TA = 25 °C
62.5
63
-
dB
2 V < VDDA = VREF+ < 3.6 V;
fADC = 35 MHz; fs ≤ 2.5 MSps;
TA = entire range
59.5
63
-
1.65 V < VDDA = VREF+ < 3.6 V;
TA = entire range
Range 1: fADC = 35 MHz; fs ≤ 2.2 MSps;
Range 2: fADC = 16 MHz; fs ≤ 1.1 MSps;
59
63
-
SNR
Signal-to-noise ratio
VDDA = VREF+ = 3 V;
fADC = 35 MHz; fs ≤ 2.5 MSps;
TA = 25 °C
63
64
-
dB
2 V < VDDA = VREF+ < 3.6 V;
fADC = 35 MHz; fs ≤ 2.5 MSps;
TA = entire range
60
64
-
1.65 V < VDDA = VREF+ < 3.6 V;
TA = entire range
Range 1: fADC = 35 MHz; fs ≤ 2.2 MSps;
Range 2: fADC = 16 MHz; fs ≤ 1.1 MSps;
60
64
-
THD
Total harmonic distortion
VDDA = VREF+ = 3 V;
fADC = 35 MHz; fs ≤ 2.5 MSps;
TA = 25 °C
-
-74
-73
dB
2 V < VDDA = VREF+ < 3.6 V;
fADC = 35 MHz; fs ≤ 2.5 MSps;
TA = entire range
-
-74
-70
1.65 V < VDDA = VREF+ < 3.6 V;
TA = entire range
Range 1: fADC = 35 MHz; fs ≤ 2.2 MSps;
Range 2: fADC = 16 MHz; fs ≤ 1.1 MSps;
-
-74
-70
1. I/O analog switch voltage booster enabled (BOOSTEN = 1 in the SYSCFG_CFGR1) when VDDA < 2.4 V and disabled when VDDA ≥ 2.4 V.
STM32U073x8/B/C
Electrical characteristics
DS14548 - Rev 2
page 92/146



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com