công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM32U073M8T6TR bảng dữ liệu(PDF) 105 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM32U073M8T6TR
Giải thích chi tiết về linh kiện  Ultra-low-power Arm® Cortex®-M0 32-bit MCU, up to 256-Kbyte flash memory, 40-Kbyte SRAM, USB, LCD
PDF  146 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32U073M8T6TR bảng dữ liệu(HTML) 105 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32U073M8T6TR Datasheet HTML 101Page - STMicroelectronics STM32U073M8T6TR Datasheet HTML 102Page - STMicroelectronics STM32U073M8T6TR Datasheet HTML 103Page - STMicroelectronics STM32U073M8T6TR Datasheet HTML 104Page - STMicroelectronics STM32U073M8T6TR Datasheet HTML 105Page - STMicroelectronics STM32U073M8T6TR Datasheet HTML 106Page - STMicroelectronics STM32U073M8T6TR Datasheet HTML 107Page - STMicroelectronics STM32U073M8T6TR Datasheet HTML 108Page - STMicroelectronics STM32U073M8T6TR Datasheet HTML 109Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 105 / 146 page
background image
Table 86. USART characteristics
Symbol
Parameter
Conditions
Min
Typ
Max
Unit
fCK
USART clock frequency
Master mode
-
-
6.75
MHz
Slave mode
-
-
18
tsu(NSS)
NSS setup time
Slave mode
tker + 2
-
-
nsnsns
th(NSS)
NSS hold time
0.5
-
-
tw(CKH)
SCK high time
Master mode
1 / fCK / 2 - 1
1 / fCK / 2
1 / fCK / 2 + 1
tw(CKL)
SCK low time
tsu(RX)
Data input setup time
Master mode
22
-
-
Slave mode
5
-
-
th(RX)
Data input hold time
Master mode
0
-
-
Slave mode
0.5
-
-
tv(TX)
Data output valid time,
Master mode
0
0.5
1
Slave mode, 2.7 V ≤ VDD ≤ 3.6 V
16
-
19.5
Slave mode, 1.71 V ≤ VDD ≤ 3.6 V
16
-
27.5
th(TX)
Data output hold time
Master mode
0
-
-
Master mode
10
-
-
Figure 29. USART timing diagram in SPI master mode
1/fCK
tw(CKH)
tw(CKL)
CPHA=0
CPOL=0
CPHA=0
CPOL=1
TX output
RX input
MSB OUT
LSB OUT
BIT1 OUT
MSB IN
LSB IN
BIT6 IN
CPHA=1
CPOL=0
CPHA=1
CPOL=1
tsu(RX)
tv(TX)
th(TX)
th(RX)
STM32U073x8/B/C
Electrical characteristics
DS14548 - Rev 2
page 105/146



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com