công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM32U073MBI3TR bảng dữ liệu(PDF) 57 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM32U073MBI3TR
Giải thích chi tiết về linh kiện  Ultra-low-power Arm® Cortex®-M0 32-bit MCU, up to 256-Kbyte flash memory, 40-Kbyte SRAM, USB, LCD
PDF  146 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32U073MBI3TR bảng dữ liệu(HTML) 57 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32U073MBI3TR Datasheet HTML 53Page - STMicroelectronics STM32U073MBI3TR Datasheet HTML 54Page - STMicroelectronics STM32U073MBI3TR Datasheet HTML 55Page - STMicroelectronics STM32U073MBI3TR Datasheet HTML 56Page - STMicroelectronics STM32U073MBI3TR Datasheet HTML 57Page - STMicroelectronics STM32U073MBI3TR Datasheet HTML 58Page - STMicroelectronics STM32U073MBI3TR Datasheet HTML 59Page - STMicroelectronics STM32U073MBI3TR Datasheet HTML 60Page - STMicroelectronics STM32U073MBI3TR Datasheet HTML 61Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 57 / 146 page
background image
Symbol
Parameter
Conditions
Typ
Max
Unit
Clock source
Range
fHCLK
25 °C 55 °C 85 °C 105 °C 125 °C 30 °C 55 °C 85 °C 105 °C 130 °C
IDD (Sleep)
Supply current in Run mode
fHCLK = fHSE, bypass mode,
peripherals disabled
Range 2
400 kHz
mA
0.115 0.125 0.165 0.230
0.375
0.13
0.15 0.225
0.36
0.665
100 kHz 0.110 0.120 0.155 0.220
0.370
0.12 0.145 0.22
0.355
0.66
IDD (LPSleep)
Supply current in Low-power
run mode
-
2 MHz
0.060 0.070 0.110 0.180
0.340
TBD
TBD
TBD
TBD
TBD
1 MHz
0.035 0.045 0.085 0.155
0.315
TBD
TBD
TBD
TBD
TBD
400 kHz 0.020 0.035 0.070 0.140
0.305
TBD
TBD
TBD
TBD
TBD
100 kHz 0.015 0.025 0.065 0.135
0.295
TBD
TBD
TBD
TBD
TBD
Table 36. Current consumption in Sleep and Low-power sleep modes, flash memory ON, MSI clock used as system clock
Symbol
Parameter
Conditions
Typ
Max
Unit
Clock source
Range
fHCLK
25 °C 55 °C 85 °C 105 °C 125 °C 30 °C 55 °C 85 °C 105 °C 130 °C
IDD (Sleep)
Supply current in Run mode
fHCLK = fMSI, peripherals
disabled
Range 1
48 MHz
1.30
1.35
1.40
1.50
1.65
1.45
1.5
1.65
1.8
2.2
mA
32 MHz 0.915 0.940 0.95
1.10
1.25
1
1.065 1.15
1.35
1.7
24 MHz 0.715 0.740 0.800 0.870
1.05
0.785 0.835 0.94
1.1
1.47
16 MHz 0.525 0.545 0.590 0.670
0.84
0.575 0.615 0.715
0.88
1.24
Range 2
16 MHz 0.455 0.475 0.515 0.585
0.735
0.5
0.535 0.625 0.765
1.08
8 MHz
0.275 0.280 0.320 0.385
0.535 0.295 0.32
0.4
0.54
0.85
4 MHz
0.190 0.200 0.240 0.305
0.450
0.21 0.235 0.31
0.445
0.755
2 MHz
0.150 0.160 0.200 0.265
0.410 0.165 0.19 0.265
0.4
0.705
1 MHz
0.130 0.140 0.180 0.245
0.400 0.145 0.165 0.24
0.375
0.685
400 kHz 0.115 0.125 0.165 0.230
0.375 0.125 0.15 0.225
0.36
0.665
100 kHz 0.110 0.120 0.155 0.220
0.370
0.12
0.14 0.215 0.355
0.655
IDD (LPSleep)
Supply current in Low-power run
mode
-
2 MHz
0.060 0.070 0.110 0.180
0.345
TBD
TBD
TBD
TBD
TBD
1 MHz
0.040 0.050 0.090 0.160
0.315
TBD
TBD
TBD
TBD
TBD
400 kHz 0.025 0.035 0.070 0.145
0.305
TBD
TBD
TBD
TBD
TBD
100 kHz 0.015 0.025 0.065 0.135
0.295
TBD
TBD
TBD
TBD
TBD



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com