công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM32U073M8I3TR bảng dữ liệu(PDF) 131 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM32U073M8I3TR
Giải thích chi tiết về linh kiện  Ultra-low-power Arm® Cortex®-M0 32-bit MCU, up to 256-Kbyte flash memory, 40-Kbyte SRAM, USB, LCD
PDF  146 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32U073M8I3TR bảng dữ liệu(HTML) 131 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32U073M8I3TR Datasheet HTML 127Page - STMicroelectronics STM32U073M8I3TR Datasheet HTML 128Page - STMicroelectronics STM32U073M8I3TR Datasheet HTML 129Page - STMicroelectronics STM32U073M8I3TR Datasheet HTML 130Page - STMicroelectronics STM32U073M8I3TR Datasheet HTML 131Page - STMicroelectronics STM32U073M8I3TR Datasheet HTML 132Page - STMicroelectronics STM32U073M8I3TR Datasheet HTML 133Page - STMicroelectronics STM32U073M8I3TR Datasheet HTML 134Page - STMicroelectronics STM32U073M8I3TR Datasheet HTML 135Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 131 / 146 page
background image
7.9
UFBGA81 package information (B0B8)
This UFBGA is a 81-ball, 5 x 5 mm, 0.50 mm pitch, ultra fine pitch ball grid array package.
Note:
See list of notes in the notes section.
Figure 49. UFBGA81 - Outline(13.)
e
D
A
Øb (N balls)
E
SIDE VIEW
BOTTOM VIEW
1
A
A
B
ddd C
D1
E1
eee
C A B
fff
Ø
Ø
M
M
C
A1 ball pad
corner
A1 ball pad
corner
SD
e
B
C
D
E
G
H
J
2 3 4 5 6 7 8 9
A2
C
(4x)
8
Seating
plane
DETAIL A
Substrate
Solder balls
Mold resin
A1
DETAIL A
aaa C
ccc C
(DATUM A)
(DATUM B)
7
F
SE
Table 100. UFBGA81 - Mechanical data
Symbol
millimeters(1.)
inches (12.)
Min.
Typ.
Max.
Min.
Typ.
Max.
A(2.)(3.)
-
-
0.60
-
-
0.0236
A1(4.)
0.05
-
-
0.0020
-
-
A2
-
0.43
-
-
0.0169
-
b(5.)
0.23
0.28
0.33
0.0090
0.0110
0.0130
D(6.)
5.00 BSC
0.1969 BSC
D1
3.50 BSC
0.1378 BSC
STM32U073x8/B/C
Package information
DS14548 - Rev 2
page 131/146



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com