công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM32U073M8I3TR bảng dữ liệu(PDF) 51 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM32U073M8I3TR
Giải thích chi tiết về linh kiện  Ultra-low-power Arm® Cortex®-M0 32-bit MCU, up to 256-Kbyte flash memory, 40-Kbyte SRAM, USB, LCD
PDF  146 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32U073M8I3TR bảng dữ liệu(HTML) 51 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32U073M8I3TR Datasheet HTML 47Page - STMicroelectronics STM32U073M8I3TR Datasheet HTML 48Page - STMicroelectronics STM32U073M8I3TR Datasheet HTML 49Page - STMicroelectronics STM32U073M8I3TR Datasheet HTML 50Page - STMicroelectronics STM32U073M8I3TR Datasheet HTML 51Page - STMicroelectronics STM32U073M8I3TR Datasheet HTML 52Page - STMicroelectronics STM32U073M8I3TR Datasheet HTML 53Page - STMicroelectronics STM32U073M8I3TR Datasheet HTML 54Page - STMicroelectronics STM32U073M8I3TR Datasheet HTML 55Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 51 / 146 page
background image
Table 28. Current consumption in Run and Low-power run modes, code with data processing running from flash memory, bypass mode, ART disabled
(cache ON, prefetch OFF), HSE clock used as system clock
TBD stands for "to be defined".
Symbol
Parameter
Conditions
Typ
Max(1)
Unit
Clock source
Range
fHCLK
25 °C 55 °C 85 °C 105 °C 125 °C 30 °C 55 °C 85 °C 105 °C 130 °C
IDD (Run)
Supply current in Run mode
fHCLK = fHSE, bypass mode ,
peripherals disabled
Range 1
48 MHz
4.30
4.35
4.45
4.55
4.75
4.75
4.85
5
5.2
5.6
mA
32 MHz
2.95
3.00
3.05
3.15
3.30
3.25
3.3
3.45
3.6
4
24 MHz
2.65
2.65
2.70
2.80
3.00
2.9
2.95
3.1
3.3
3.65
16 MHz
1.80
1.85
2.00
2.00
2.15
2
2.05
2.15
2.35
2.7
Range 2
16 MHz
1.30
1.30
1.35
1.40
1.55
1.4
1.45
1.55
1.7
2
8 MHz
0.805 0.815 0.865 0.930
1.090 0.885 0.91
1
1.145
1.465
4 MHz
0.455 0.470 0.505 0.575
0.725
0.5
0.525 0.605 0.745
1.055
2 MHz
0.280 0.295 0.330 0.395
0.545
0.31 0.335 0.41
0.55
0.86
1 MHz
0.195 0.205 0.240 0.310
0.455 0.215 0.235 0.31
0.45
0.76
400 kHz 0.145 0.155 0.200 0.255
0.405 0.155 0.18 0.255
0.39
0.7
100 kHz 0.115 0.125 0.165 0.230
0.375
0.13
0.15 0.225
0.36
0.67
IDD (LPRun)
Supply current in Low-power
run mode
Low-power
run
2 MHz
0.220 0.235 0.275 0.340
0.500
TBD
TBD
TBD
TBD
TBD
1 MHz
0.115 0.125 0.165 0.240
0.395
TBD
TBD
TBD
TBD
TBD
400 kHz 0.055 0.065 0.105 0.175
0.335
TBD
TBD
TBD
TBD
TBD
100 kHz 0.025 0.035 0.075 0.145
0.305
TBD
TBD
TBD
TBD
TBD
1. Evaluated by characterization, unless otherwise specified.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com