công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM32U073M8I3TR bảng dữ liệu(PDF) 120 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM32U073M8I3TR
Giải thích chi tiết về linh kiện  Ultra-low-power Arm® Cortex®-M0 32-bit MCU, up to 256-Kbyte flash memory, 40-Kbyte SRAM, USB, LCD
PDF  146 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32U073M8I3TR bảng dữ liệu(HTML) 120 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32U073M8I3TR Datasheet HTML 116Page - STMicroelectronics STM32U073M8I3TR Datasheet HTML 117Page - STMicroelectronics STM32U073M8I3TR Datasheet HTML 118Page - STMicroelectronics STM32U073M8I3TR Datasheet HTML 119Page - STMicroelectronics STM32U073M8I3TR Datasheet HTML 120Page - STMicroelectronics STM32U073M8I3TR Datasheet HTML 121Page - STMicroelectronics STM32U073M8I3TR Datasheet HTML 122Page - STMicroelectronics STM32U073M8I3TR Datasheet HTML 123Page - STMicroelectronics STM32U073M8I3TR Datasheet HTML 124Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 120 / 146 page
background image
7.5
UFQFPN48 package information (A0B9)
This UFQFPN is a 48-lead, 7 x 7 mm, 0.5 mm pitch, ultra thin fine pitch quad flat package.
Figure 41. UFQFPN48 - Outline
D1
E1
EXPOSED PAD
E2
e
D2
PIN 1 idenfier
BOTTOM VIEW
L
A
A3
C
FRONT VIEW
DETAIL A
SEATING PLANE
LEADS COPLANARITY
C
ddd
SEATING PLANE
A1
A1 A
C
C
ddd
PIN 1 IDENTIFIER
LASER MAKER AREA
E
D
TOP VIEW
1. Drawing is not to scale.
2. All leads/pads should also be soldered to the PCB to improve the lead/pad solder joint life.
3. There is an exposed die pad on the under side of the UFQFPN48 package. It is recommended to connect and
solder this back-side pad to PCB ground.
STM32U073x8/B/C
Package information
DS14548 - Rev 2
page 120/146



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com