công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM32U073M8U3TR bảng dữ liệu(PDF) 121 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM32U073M8U3TR
Giải thích chi tiết về linh kiện  Ultra-low-power Arm® Cortex®-M0 32-bit MCU, up to 256-Kbyte flash memory, 40-Kbyte SRAM, USB, LCD
PDF  146 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32U073M8U3TR bảng dữ liệu(HTML) 121 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32U073M8U3TR Datasheet HTML 117Page - STMicroelectronics STM32U073M8U3TR Datasheet HTML 118Page - STMicroelectronics STM32U073M8U3TR Datasheet HTML 119Page - STMicroelectronics STM32U073M8U3TR Datasheet HTML 120Page - STMicroelectronics STM32U073M8U3TR Datasheet HTML 121Page - STMicroelectronics STM32U073M8U3TR Datasheet HTML 122Page - STMicroelectronics STM32U073M8U3TR Datasheet HTML 123Page - STMicroelectronics STM32U073M8U3TR Datasheet HTML 124Page - STMicroelectronics STM32U073M8U3TR Datasheet HTML 125Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 121 / 146 page
background image
Table 95. UFQFPN48 - Mechanical data
Symbol
Millimeters
Inches (1)
Min
Typ
Max
Min
Typ
Max
A
0.500
0.550
0.600
0.0197
0.0217
0.0236
A1
0.000
0.020
0.050
0.0000
0.0008
0.0020
A3
-
0.152
-
-
0.0060
-
b
0.200
0.250
0.300
0.0079
0.0098
0.0118
D(2)
6.900
7.000
7.100
0.2717
0.2756
0.2795
D1
5.400
5.500
5.600
0.2126
0.2165
0.2205
D2(3)
5.500
5.600
5.700
0.2165
0.2205
0.2244
E(2)
6.900
7.000
7.100
0.2717
0.2756
0.2795
E1
5.400
5.500
5.600
0.2126
0.2165
0.2205
E2(3)
5.500
5.600
5.700
0.2165
0.2205
0.2244
e
-
0.500
-
-
0.0197
-
L
0.300
0.400
0.500
0.0118
0.0157
0.0197
ddd
-
-
0.080
-
-
0.0031
1. Values in inches are converted from mm and rounded to four decimal digits.
2. Dimensions D and E do not include mold protrusion, not exceed 0.15 mm.
3. Dimensions D2 and E2 are not in accordance with JEDEC.
Figure 42. UFQFPN48 - Footprint example
7.30
7.30
0.20
0.30
0.55
0.50
5.80
6.20
6.20
5.60
5.60
5.80
0.75
48
1
12
13
24
25
36
37
1. Dimensions are expressed in millimeters.
STM32U073x8/B/C
Package information
DS14548 - Rev 2
page 121/146



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com