công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM32U073M8U3TR bảng dữ liệu(PDF) 117 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM32U073M8U3TR
Giải thích chi tiết về linh kiện  Ultra-low-power Arm® Cortex®-M0 32-bit MCU, up to 256-Kbyte flash memory, 40-Kbyte SRAM, USB, LCD
PDF  146 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32U073M8U3TR bảng dữ liệu(HTML) 117 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32U073M8U3TR Datasheet HTML 113Page - STMicroelectronics STM32U073M8U3TR Datasheet HTML 114Page - STMicroelectronics STM32U073M8U3TR Datasheet HTML 115Page - STMicroelectronics STM32U073M8U3TR Datasheet HTML 116Page - STMicroelectronics STM32U073M8U3TR Datasheet HTML 117Page - STMicroelectronics STM32U073M8U3TR Datasheet HTML 118Page - STMicroelectronics STM32U073M8U3TR Datasheet HTML 119Page - STMicroelectronics STM32U073M8U3TR Datasheet HTML 120Page - STMicroelectronics STM32U073M8U3TR Datasheet HTML 121Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 117 / 146 page
background image
7.4
LQFP48 package information (5B)
This LQFP is a 48-pins, 7 x 7 mm, low-profile quad flat package.
Note:
See list of notes in the notes section.
Figure 39. LQFP48- Outline(15.)
SECTION A-A
GAUGE PLANE
B
B
H
L
S
R1
R2
SECTION B-B
b
b1
c
c1
WITH PLATING
BASE METAL
1
3
2
Package LQFP48 (package code 5B)
(6)
aaa C A-B D
4x N/4 TIPS
bbb H A-B D 4x
ddd
C A-B D
(12)
(13)
(N – 4)x e
ccc C
A
D 1/4
E 1/4
0.05
A1
A2
b
C
(3)
E1
D 1/4
(3)
(4)
A
1
2
3
(2) (5)
D1
D
D (3)
(4)
E
(Section A-A)
B
E 1/4
N
(10)
(5)
(2)
(6)
A
A
BOTTOM VIEW
TOP VIEW
(L1)
(2)
(11)
(9) (11)
(11)
(11)
(11)
(1)
Table 94. LQFP48 - Mechanical data
Symbol
millimeters
inches(14.)
Min
Typ
Max
Min
Typ
Max
A
-
-
1.60
-
-
0.0630
A1(12.)
0.05
-
0.15
0.0020
-
0.0059
A2
1.35
1.40
1.45
0.0531
0.0551
0.0571
b(9.)(11.)
0.17
0.22
0.27
0.0067
0.0087
0.0106
b1(11.)
0.17
0.20
0.23
0.0067
0.0079
0.0090
c(11.)
0.09
-
0.20
0.0035
-
0.0079
c1(11.)
0.09
-
0.16
0.0035
-
0.0063
STM32U073x8/B/C
Package information
DS14548 - Rev 2
page 117/146



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com