công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

JANMS318110CLL bảng dữ liệu(PDF) 29 Page - Amphenol PCD, Inc

tên linh kiện JANMS318110CLL
Giải thích chi tiết về linh kiện  QPL ACCESSORIES & DUST CAPS
PDF  30 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AMPHENOLPCD [Amphenol PCD, Inc]
Trang chủ  https://www.amphenolpcd.com/
Logo AMPHENOLPCD - Amphenol PCD, Inc

JANMS318110CLL bảng dữ liệu(HTML) 29 Page - Amphenol PCD, Inc

Back Button JANMS318110CLL Datasheet HTML 22Page - Amphenol PCD, Inc JANMS318110CLL Datasheet HTML 23Page - Amphenol PCD, Inc JANMS318110CLL Datasheet HTML 24Page - Amphenol PCD, Inc JANMS318110CLL Datasheet HTML 25Page - Amphenol PCD, Inc JANMS318110CLL Datasheet HTML 26Page - Amphenol PCD, Inc JANMS318110CLL Datasheet HTML 27Page - Amphenol PCD, Inc JANMS318110CLL Datasheet HTML 28Page - Amphenol PCD, Inc JANMS318110CLL Datasheet HTML 29Page - Amphenol PCD, Inc JANMS318110CLL Datasheet HTML 30Page - Amphenol PCD, Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 29 / 30 page
background image
Visit
amphenolpcd.com for more information
29
TABLE A
Accessory
Shell Size
A Ø
B Ø Max.
C Ø Min.
D Ø Max.
L
+13.00/-7.00
mm
inch
mm
inch
mm
inch
mm
inch
mm
inch
9
15.74
0.62
23.0
0.90
27.0
1.06
17.64
0.69
127.00
5
11
19.05
0.75
28.0
1.10
32.0
1.25
21.97
0.86
127.00
5
13
22.09
0.87
31.0
1.22
37.0
1.45
25.12
0.98
127.00
5
15
25.4
1.00
32.0
1.25
40.0
1.57
29.92
1.17
127.00
5
17
29.97
1.18
37.0
1.45
44.0
1.73
32.0
1.25
127.00
5
19
31.75
1.25
39.0
1.53
46.0
1.81
36.27
1.42
127.00
5
21
34.79
1.37
42.0
1.65
49.0
1.92
38.25
1.50
127.00
5
23
38.1
1.50
45.0
1.77
54.0
2.12
42.62
1.67
127.00
5
25
41.14
1.62
49.0
1.92
56.0
2.20
44.45
1.75
127.00
5
JAND38999/33 RECEPTACLE CAPS
JAND38999/33
W
15
R
Designates Receptacle
Dust Cover
FINISH
ACCESSORY SHELL SIZE
STYLE
W: Aluminum Alloy 500 Hrs. Cadmium Olive Drab
Z: Aluminum Alloy 500 Hrs. Black Zinc Nickel
F: Aluminum Alloy 48 Hrs. Electroless Nickel
9
11
13
15
17
19
21
23
25
N: W/ SS Rope & Ring
R: W/ SS Rope
MIL-DTL-38999, Series III
DUST CAPS



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com