công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PR0100Z103FAC00 bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Vishay Siliconix

tên linh kiện PR0100Z103FAC00
Giải thích chi tiết về linh kiện  Power Metal Film Leaded Resistors
PDF  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

PR0100Z103FAC00 bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Vishay Siliconix

Back Button PR0100Z103FAC00 Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix PR0100Z103FAC00 Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix PR0100Z103FAC00 Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix PR0100Z103FAC00 Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix PR0100Z103FAC00 Datasheet HTML 8Page - Vishay Siliconix PR0100Z103FAC00 Datasheet HTML 9Page - Vishay Siliconix PR0100Z103FAC00 Datasheet HTML 10Page - Vishay Siliconix PR0100Z103FAC00 Datasheet HTML 11Page - Vishay Siliconix PR0100Z103FAC00 Datasheet HTML 12Page - Vishay Siliconix Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 20 page
background image
PR01, PR02, PR03
www.vishay.com
Vishay BCcomponents
Revision: 07-Nov-17
8
Document Number: 28729
For technical questions, contact: filmresistorsleaded@vishay.com
THIS DOCUMENT IS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. THE PRODUCTS DESCRIBED HEREIN AND THIS DOCUMENT
ARE SUBJECT TO SPECIFIC DISCLAIMERS, SET FORTH AT www.vishay.com/doc?91000
PR03 Hot-spot temperature rise (
T) as a function
of dissipated power.
PR03 Hot-spot temperature rise (
T) as a function
of dissipated power.
200
01
3
0
2
40
80
120
160
∆T
(K)
P
(W)
Ø 0.78 mm Cu-leads
ΔT
(K)
P (W)
012
200
0
40
80
120
160
Ø 0.78 mm FeCu-leads



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com