| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
M28840/3CW bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Amphenol PCD, Inc |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
M28840/3CW bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Amphenol PCD, Inc |
|
6 / 25 page ![]() amphenolpcd.com | M28840@amphenolpcd.com | (978) 624-3400 amphenolpcd.com | M28840@amphenolpcd.com | (978) 624-3400 * Dimensions in (inches) mm * Dimensions in (inches) mm 10 11 M28840/5 BACKSHELL FOR METAL CORE CONDUIT M28840/5 16 W A DESIGNATION DASH # MATERIAL & FINISH BACKSHELL STYLE QPL: M28840/5 Commercial: IN28840/5 See Table A W: Aluminum, Cadmium Plate, O.D. over Electroless Nickel S: Aluminum -Zinc Nickel, Non-Reflective L: Aluminum-Tin-Zinc, Non-Reflective (Commercial only) A: EMI, Non-Environmental B: EMI, Environmental TABLE A DASH # Military Shell Size Shell Size Conduit Size L .12 (3.05) Working Room Ref. V Thread Class 2 M Ø Max. Y Ø Max. 01 A 11 03 (1.75) 44.45 (1.00) 25.4 1.00-20 UNEF (1.12) 28.45 1.19 (30.23) 02 B 13 03 B 13 04 1.188-18 UNEF (1.25) 31.8 (1.38) 35.1 04 C 15 03 1.000-20 UNEF (1.12) 28.5 (1.19) 30.23 05 C 15 04 1.188-30 UNEF (1.25) 31.8 (1.38) 35.1 06 C 15 05 1.438-18 UNEF (1.43) 36.3 (1.63) 41.4 07 C 15 06 (3.00) 76.2 1.750-18 UNS (1.62) 41.2 (1.94) 49.3 08 D 17 05 (2.25) 57.15 (1.50) 38.10 1.438-18 UNEF (1.43) 36.3 (1.63) 41.4 09 D 17 06 1.750-18 UNS (1.62) 41.2 (1.94) 49.3 10 D 17 08 (2.00) 50.80 2.00-18 UNS (1.81) 46.0 (2.19) 55.6 11 E 19 05 (1.50) 38.10 1.438-18 UNEF (1.43) 36.3 (1.63) 41.4 12 E 19 06 1.750-18 UNEF (1.62) 41.2 (1.94) 49.3 13 E 19 08 2.00-18 UNS (1.81) 46.2 (2.19) 55.6 14 F 23 06 (2.75) 69.85 (2.00) 50.80 1.750-18 UNS (1.62) 41.2 (1.94) 49.3 15 F 23 08 2.00-18 UN (1.81) 46.0 (2.19) 55.6 16 F 23 10 (3.50) 88.90 2.00-16 UN (2.18) 55.4 (2.44) 62.0 17 G 25 06 (2.75) 60.85 1.750-18 UN (1.62) 41.2 (1.94) 49.3 18 G 25 08 2.00-18 UN (1.81) 46.0 (2.19) 55.6 19 G 25 10 2.250-16 UN (2.18) 55.4 (2.44) 62.0 20 G 25 12 (4.00) 101.6 (2.50) 63.50 2.500-16 UN (2.56) 65.0 (2.69) 68.3 21 H 29 10 (3.25) 82.55 2.250-16 UN (2.18) 55.4 (2.44) 62.0 22 H 29 12 2.500-16 UN (2.56) 65.0 (2.66) 68.3 23 J 33 12 (2.56) 65.0 (2.60) 88.3 24 J 33 16 3.00-16 UN (3.06) 77.8 (3.18) 81.0 25 A 11 04 (1.75) 44.45 (1.00) 25.4 1.188-18 UNEF (1.75) 31.75 (1.38) 35.0 +- TABLE A DASH # Military Shell Size Shell Size A Thread Class 2B B Ø Max. C Thread Class 2 Sealing Range Max. Min. 01 A 11 .750-20 UNEF (1.028) 26.11 .875-20 UNEF (.63) 16.0 (0.50) 12.7 02 B 13 .875-20 UNEF (1.141) 28.98 03 B 13 1.000-20 UNEF (.75) 19.1 (.63) 16.0 04 C 15 1.000-20 UNEF (1.263) 32.08 .875-20 UNEF (.63) 16.0 (.50) 12.7 05 C 15 1.000-20 UNEF (.75) 19.1 (.63 16.0 06 C 15 1.125-18 UNEF (.88) 22.4 (.75) 19.1 07 C 15 1.250-18 UNEF (1.00) 25.4 (.88) 22.4 08 D 17 1.250-18 UNEF (1.387) 35.23 1.125-18 UNEF (.88) 22.4 (.75) 19.1 09 D 17 1.250-18 UNEF (1.00) 25.4 (.88) 22.4 10 D 17 1.625-18 UNEF (1.38) 35.1 (1.19) 30.2 11 E 19 1.250-18 UNEF (1.513) 38.43 1.125-18 UNEF (.88) 22.4 (.75) 19.1 12 E 19 1.250-18 UNEF (1.00) 25.4 (.88) 22.4 13 E 19 1.625-18 UNEF (1.38) 35.1 (1.19) 30.2 14 F 23 1.438-18 UNEF (1.703) 45.51 1.250-18 UNEF (1.00) 25.4 (.88) 22.4 15 F 23 1.625-18 UNEF (1.38) 35.1 (1.19) 30.2 16 F 23 1.875-18 UNS (1.63) 41.4 (1.44) 36.6 17 G 25 1.562-18 UNEF (1.825) 46.35 1.250-18 UNEF (1.00) 25.4 (.88) 22.4 18 G 25 1.625-18 UNEF (1.38) 35.1 (1.19) 30.2 19 G 25 1.875-18 UNS (1.63) 41.4 (1.44) 36.6 20 G 25 2.125-16 UN (1.88) 47.8 (1.63) 41.4 21 H 29 1.875-16 UN (2.143) 54.43 1.875-18 UNS (1.63) 41.4 (1.44) 36.6 22 H 29 2.125-16 UN (1.88) 47.8 (1.63) 41.4 23 J 33 2.062-16 UNS (2.329) 59.16 2.125-16 UN (1.88) 47.8 (1.63) 41.4 24 J 33 2.750-16 UN (2.38) 60.5 (2.13) 54.1 25 A 11 .750-20 UNEF (1.028) 26.11 .875-20 UN (.75) 19.05 (.63) 16.00 M28840/5 BACKSHELL FOR METAL CORE CONDUIT |