công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LM3477AMMX/NOPB bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Texas Instruments

tên linh kiện LM3477AMMX/NOPB
Giải thích chi tiết về linh kiện  LM3477 High Efficiency High-Side N-Channel Controller for Switching Regulator
PDF  36 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI2 [Texas Instruments]
Trang chủ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments

LM3477AMMX/NOPB bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Texas Instruments

Back Button LM3477AMMX/NOPB Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments LM3477AMMX/NOPB Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments LM3477AMMX/NOPB Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments LM3477AMMX/NOPB Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments LM3477AMMX/NOPB Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments LM3477AMMX/NOPB Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments LM3477AMMX/NOPB Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments LM3477AMMX/NOPB Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments LM3477AMMX/NOPB Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 36 page
background image
Under-
Voltage
Lockout
7.2V
Bias Voltages
Switch
Driver
Cboot Voltage
Detect
R
S
Q
Switch
Logic
Thermal
Shutdown
_
+
1.26V
Reference
Soft-Start
Shutdown
Detect
Slope
Compensation
_
+
500kHz
Oscillator
_
+
_
+
Set / Blankout
One-Shot
Short-Circuit
Detect
PWM
Comparator
Error
Amplifier
Over-voltage
Detect
VIN
CB
DR
SW
GND
FB
COMP
ISEN
LM3477
www.ti.com
SNVS141K – OCTOBER 2000 – REVISED MARCH 2013
Functional Block Diagram
Copyright © 2000–2013, Texas Instruments Incorporated
Submit Documentation Feedback
9
Product Folder Links: LM3477



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com