| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
TSC103IPT bảng dữ liệu(PDF) 14 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
TSC103IPT bảng dữ liệu(HTML) 14 Page - STMicroelectronics |
|
14 / 25 page ![]() Parameter definitions TSC103 14/25 DocID16873 Rev 3 Figure 17. Vout versus Vsense characteristics: detail for low Vsense values The values of Vsense1 and Vsense2 used for the input offset calculations are detailed in Table 9. Table 9. Test conditions for Vos voltage calculation Av (V/V) Vsense1 (mV) Vsense2 (mV) 20 50 5 25 50 5 50 50 5 100 40 5 AM04520 Vos Vsense2 Vsense Vout Vsense1 Vout_1 Vout_2 |