| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STM32G030K8 bảng dữ liệu(PDF) 28 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32G030K8 bảng dữ liệu(HTML) 28 Page - STMicroelectronics |
|
28 / 94 page ![]() Functional overview STM32G030x6/x8 28/94 DS12991 Rev 1 3.20 Development support 3.20.1 Serial wire debug port (SW-DP) An Arm SW-DP interface is provided to allow a serial wire debugging tool to be connected to the MCU. Table 10. SPI/I2S implementation SPI features(1) 1. X = supported. SPI1 SPI2 Hardware CRC calculation X X Rx/Tx FIFO X X NSS pulse mode X X I2S mode X - TI mode X X |